công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP2004T-E/SN bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP2004T-E/SN
Giải thích chi tiết về linh kiện  LIN J2602 Transceiver
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP2004T-E/SN bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Microchip Technology

Back Button MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP2004T-E/SN Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 34 page
background image
 2010-2014 Microchip Technology Inc.
DS20002230F-page 7
MCP2003/4/3A/4A
1.4
Typical Applications
EXAMPLE 1-1:
TYPICAL MCP2003/2003A APPLICATION
EXAMPLE 1-2:
TYPICAL MCP2004/2004A APPLICATION
LIN Bus
VBB
LBUS
VREN
TXD
RXD
VSS
VDD
TXD
RXD
+12
1.0 µF
CS
I/O
WAKE
50
43V
1k
+12
Master Node Only
+12
3.9 k
Wake-up
Voltage Reg
(1)
Note 1:
For applications with current requirements of less than 20 mA, the connection to +12V can be
deleted, and voltage to the regulator supplied directly from the VREN pin.
2:
ESD protection diode.
4.7 k
optional resistor and transient suppressor
33 k
MMBZ27V
220pF
(2)
LIN Bus
VBB
LBUS
VREN
TXD
RXD
VSS
VDD
TXD
RXD
1.0 µF
CS/WAKE
I/O
FAULT/TXE
I/O
50
43V
1k
+12
Master Node Only
+12
220 k
Wake-up
Voltage Reg
100 nF
4.7 k
+12
optional resistor and transient suppressor
MMBZ27V
220pF
(2)
(1)
Note 1:
For applications with current requirements of less than 20 mA, the connection to +12V can be
deleted, and voltage to the regulator supplied directly from the VREN pin.
2:
ESD protection diode.


Số phần tương tự - MCP2004T-E/SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP2004T-E/SN MICROCHIP-MCP2004T-E/SN Datasheet
406Kb / 32P
   LIN J2602 Transceiver
2010
More results

Mô tả tương tự - MCP2004T-E/SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP2003 MICROCHIP-MCP2003 Datasheet
406Kb / 32P
   LIN J2602 Transceiver
2010
MCP2003 MICROCHIP-MCP2003_13 Datasheet
918Kb / 34P
   LIN J2602 Transceiver
11/29/11
logo
NXP Semiconductors
TJA1021 NXP-TJA1021 Datasheet
500Kb / 25P
   LIN 2.1/SAE J2602 transceiver
Rev. 05-22 October 2009
TJA1021 NXP-TJA1021_10 Datasheet
564Kb / 25P
   LIN 2.1/SAE J2602 transceiver
Rev. 6-30 December 2010
logo
Infineon Technologies A...
TLE7268 INFINEON-TLE7268 Datasheet
701Kb / 34P
   Dual LIN 2.2 / SAE J2602 Transceiver
Rev. 1.0 2017-09-14
logo
NXP Semiconductors
TJA1027 NXP-TJA1027 Datasheet
650Kb / 24P
   ISO 17987/LIN 2.x/SAE J2602 transceiver
Rev. 3-18 December 2018
TJA1029 NXP-TJA1029 Datasheet
529Kb / 24P
   LIN 2.2A/SAE J2602 transceiver with TXD dominant timeout
Rev. 1-8 January 2013
logo
Micon Design Technology...
PIC16F1829LIN MDTIC-PIC16F1829LIN Datasheet
1Mb / 74P
   20-Pin, 8-bit Flash LIN/J2602 Microcontroller
logo
NXP Semiconductors
TJA1020 PHILIPS-TJA1020 Datasheet
105Kb / 24P
   LIN transceiver
2002 Jul 17
logo
ATMEL Corporation
ATA6661 ATMEL-ATA6661 Datasheet
209Kb / 15P
   LIN TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com