công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP2004T-E/P bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP2004T-E/P
Giải thích chi tiết về linh kiện  LIN J2602 Transceiver
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP2004T-E/P bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  MCP2004T-E/P Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology MCP2004T-E/P Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology MCP2004T-E/P Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology MCP2004T-E/P Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP2004T-E/P Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP2004T-E/P Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP2004T-E/P Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP2004T-E/P Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP2004T-E/P Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 34 page
background image
 2010-2014 Microchip Technology Inc.
DS20002230F-page 5
MCP2003/4/3A/4A
FIGURE 1-3:
OPERATIONAL MODES STATE DIAGRAM – MCP2003A
FIGURE 1-4:
OPERATIONAL MODES STATE DIAGRAM – MCP2004
POR
VREN OFF
RX OFF
TX OFF
VBAT > 5.5V
Ready
VREN ON
RX OFF
TX OFF
TOFF
Mode
VREN ON
RX ON
TX OFF
Operation
Mode
VREN ON
RX ON
TX ON
POWER
DOWN
VREN OFF
RX OFF
TX OFF
CS =
1& TXD = 0
CS =
1& TXD = 1
CS =
1& TXD = 1& No Fault
Fault (thermal or timer)
CS =
0
Rising edge on LIN
or CS =
1
Or falling edge on WAKE pin
CS =
0
POR
VREN OFF
RX OFF
TX OFF
VBAT > 5.5V
Ready
VREN ON
RX ON
TX OFF
TOFF
Mode
VREN ON
RX ON
TX OFF
Operation
Mode
VREN ON
RX ON
TX ON
POWER
DOWN
VREN OFF
RX OFF
TX OFF
CS =
1& (TXE = 0 or TXD = 0)
CS =
1& TXD = 1& TXE = 1
CS =
1& TXD = 1& TXE = 1
& No Fault
Fault (thermal or timeout) or
FAULT/TXE =
0
CS =
0
Falling edge on LIN or
CS =
1
CS =
0


Số phần tương tự - MCP2004T-E/P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP2004T-E/P MICROCHIP-MCP2004T-E/P Datasheet
406Kb / 32P
   LIN J2602 Transceiver
2010
More results

Mô tả tương tự - MCP2004T-E/P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP2003 MICROCHIP-MCP2003 Datasheet
406Kb / 32P
   LIN J2602 Transceiver
2010
MCP2003 MICROCHIP-MCP2003_13 Datasheet
918Kb / 34P
   LIN J2602 Transceiver
11/29/11
logo
NXP Semiconductors
TJA1021 NXP-TJA1021 Datasheet
500Kb / 25P
   LIN 2.1/SAE J2602 transceiver
Rev. 05-22 October 2009
TJA1021 NXP-TJA1021_10 Datasheet
564Kb / 25P
   LIN 2.1/SAE J2602 transceiver
Rev. 6-30 December 2010
logo
Infineon Technologies A...
TLE7268 INFINEON-TLE7268 Datasheet
701Kb / 34P
   Dual LIN 2.2 / SAE J2602 Transceiver
Rev. 1.0 2017-09-14
logo
NXP Semiconductors
TJA1027 NXP-TJA1027 Datasheet
650Kb / 24P
   ISO 17987/LIN 2.x/SAE J2602 transceiver
Rev. 3-18 December 2018
TJA1029 NXP-TJA1029 Datasheet
529Kb / 24P
   LIN 2.2A/SAE J2602 transceiver with TXD dominant timeout
Rev. 1-8 January 2013
logo
Micon Design Technology...
PIC16F1829LIN MDTIC-PIC16F1829LIN Datasheet
1Mb / 74P
   20-Pin, 8-bit Flash LIN/J2602 Microcontroller
logo
NXP Semiconductors
TJA1020 PHILIPS-TJA1020 Datasheet
105Kb / 24P
   LIN transceiver
2002 Jul 17
logo
ATMEL Corporation
ATA6661 ATMEL-ATA6661 Datasheet
209Kb / 15P
   LIN TRANSCEIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com