công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP2021T-330E/SN bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP2021T-330E/SN
Giải thích chi tiết về linh kiện  LIN Transceiver with Voltage Regulator
Download  54 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP2021T-330E/SN bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Microchip Technology

Back Button MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP2021T-330E/SN Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 54 page
background image
MCP2021/2/1P/2P
DS20002018H-page 8
 2005-2014 Microchip Technology Inc.
FIGURE 1-2:
MCP2021/2 OPERATIONAL MODES STATE DIAGRAM
FIGURE 1-3:
MCP2021P/2P OPERATIONAL MODES DIAGRAMS
Power-Down
TX: OFF
RX: OFF
VREG:OFF
CS/LWAKE =
0
Transmitter Off
TX: OFF
RX: ON
VREG:ON
POR
TX: OFF
RX: OFF
VREG:OFF
Operation
TX: ON
RX: ON
VREG:ON
Ready
TX: OFF
RX: ON
VREG:ON
VBAT > 5.75V
CS/LWAKE =
1&
VREG_OK =
1
CS/LWAKE =
0
FAULT/TXE =
0
Or Faults*
FAULT/TXE =
1
&No Faults*
CS/LWAKE =
1
or dominant level on LBUS
Start
*Fault: thermal shutdown and TXD/LBUS permanent dominant
Note:
While the device is in shutdown, TXD should not be actively driven high or it may power internal logic
through the ESD diodes and may damage the device.
Power-Down
TX: OFF
RX: OFF
VREG:OFF
CS/LWAKE =
0
Transmitter Off
TX: OFF
RX: ON
VREG:ON
POR
TX: OFF
RX: OFF
VREG:OFF
Operation
TX: ON
RX: ON
VREG:ON
Ready
TX: OFF
RX: ON
VREG:ON
VBAT > 5.75V
CS/LWAKE =
1&
VREG_OK =
1&
FAULT/TXE =
1
CS/LWAKE =
0
FAULT/TXE =
0
Or Faults*
FAULT/TXE =
1
&No Faults*
CS/LWAKE =
1
or Falling edge on LBUS
Start
*Fault: thermal shutdown and TXD/LBUS permanent dominant
CS =
1& VREG_OK = 1
&FAULT/TXE =
0


Số phần tương tự - MCP2021T-330E/SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP2021T-330E/SN MICROCHIP-MCP2021T-330E/SN Datasheet
1Mb / 46P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
2009
More results

Mô tả tương tự - MCP2021T-330E/SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP201 MICROCHIP-MCP201 Datasheet
415Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
2007
logo
ELMOS Semiconductor AG
E910.18 ELMOS-E910.18 Datasheet
117Kb / 1P
   LIN transceiver with voltage regulator
logo
Microchip Technology
MCP201-E MICROCHIP-MCP201-E Datasheet
419Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
12/08/06
MCP201-I MICROCHIP-MCP201-I Datasheet
321Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
12/08/06
MCP2021 MICROCHIP-MCP2021 Datasheet
1Mb / 46P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
2009
MCP201-E MICROCHIP-MCP201-E Datasheet
322Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
12/08/06
MCP201-I MICROCHIP-MCP201-I Datasheet
419Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
12/08/06
MCP2021A MICROCHIP-MCP2021A Datasheet
1Mb / 46P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
03/25/14
MCP2050 MICROCHIP-MCP2050 Datasheet
1Mb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
03/25/14
MCP2021 MICROCHIP-MCP2021_12 Datasheet
1Mb / 52P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
2005-2012
logo
Melexis Microelectronic...
TH8062 MELEXIS-TH8062 Datasheet
704Kb / 38P
   Voltage Regulator with LIN Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com