công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCP2025T-330E/SN bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện MCP2025T-330E/SN
Giải thích chi tiết về linh kiện  LIN Transceiver with Voltage Regulator
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

MCP2025T-330E/SN bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology MCP2025T-330E/SN Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 38 page
background image
 2012-2014 Microchip Technology Inc.
DS20002306B-page 11
MCP2025
Assume that we have a good quality VBAT connection
with RTOT =0.1
 and L = 0.1 mH.
Solving the equation gives CBAT/CREG =1.
If we increase RTOT up to 1
, the result becomes
CBAT/CREG = 1.4. However, if the connection is highly
resistive or highly inductive (poor connection), the
CBAT/CREG ratio greatly increases.
Figure 1-6
shows
the
minimum
recommended
CBAT/CREG ratio as a function of the impedance of the
VBAT connection.
FIGURE 1-6:
Minimum Recommended
CBAT/CREG Ratio
TABLE 1-4:
CBAT/CREG RATIO BY VBAT
CONNECTION TYPE
Connection
Type
RTOT
L
CBAT/CREG
Ratio
Good
0.1
 0.1 mH
1
Typical
1
0.1 mH
1.4
Highly inductive
0.1
1mH
7
Highly resistive
10
0.1 mH
7
1
10
0.1
1
VBAT Line Inductance [mH]
CBAT/CREG Ratio as Function of the VBAT Line
Impedance
RBAT = 10
RBAT = 4
RBAT = 2
RBAT = 1
RBAT = 0.3
RBAT = 0.1


Số phần tương tự - MCP2025T-330E/SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP2025T-330E/SN MICROCHIP-MCP2025T-330E/SN Datasheet
1Mb / 36P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
2012
More results

Mô tả tương tự - MCP2025T-330E/SN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
MCP201 MICROCHIP-MCP201 Datasheet
415Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
2007
logo
ELMOS Semiconductor AG
E910.18 ELMOS-E910.18 Datasheet
117Kb / 1P
   LIN transceiver with voltage regulator
logo
Microchip Technology
MCP201-E MICROCHIP-MCP201-E Datasheet
419Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
12/08/06
MCP201-I MICROCHIP-MCP201-I Datasheet
321Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
12/08/06
MCP2021 MICROCHIP-MCP2021 Datasheet
1Mb / 46P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
2009
MCP201-E MICROCHIP-MCP201-E Datasheet
322Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
12/08/06
MCP201-I MICROCHIP-MCP201-I Datasheet
419Kb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
12/08/06
MCP2021A MICROCHIP-MCP2021A Datasheet
1Mb / 46P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
03/25/14
MCP2050 MICROCHIP-MCP2050 Datasheet
1Mb / 40P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
03/25/14
MCP2021 MICROCHIP-MCP2021_12 Datasheet
1Mb / 52P
   LIN Transceiver with Voltage Regulator
2005-2012
logo
Melexis Microelectronic...
TH8062 MELEXIS-TH8062 Datasheet
704Kb / 38P
   Voltage Regulator with LIN Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com