công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MAX232ECDWR bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện MAX232ECDWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual RS-232 Driver and Receiver
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

MAX232ECDWR bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  MAX232ECDWR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments MAX232ECDWR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments MAX232ECDWR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments MAX232ECDWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments MAX232ECDWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments MAX232ECDWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments MAX232ECDWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments MAX232ECDWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments MAX232ECDWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 27 page
background image
1
2
3
4
5
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
C1+
VS+
C1−
C2+
C2−
VS−
DOUT2
RIN2
VCC
GND
DOUT1
RIN1
ROUT1
DIN1
DIN2
ROUT2
3
MAX232E
www.ti.com
SLLS723C – APRIL 2006 – REVISED AUGUST 2016
Product Folder Links: MAX232E
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2006–2016, Texas Instruments Incorporated
5 Pin Configuration and Functions
D, DW, N, or PW Package
Add 16-Pin SOIC, PDIP, or TSSOP
Top View
Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NO.
NAME
1
C1+
Positive lead of C1 capacitor
2
VS+
O
Positive charge pump output for storage capacitor only
3
C1–
Negative lead of C1 capacitor
4
C2+
Positive lead of C2 capacitor
5
C2–
Negative lead of C2 capacitor
6
VS–
O
Negative charge pump output for storage capacitor only
7
DOUT2
O
RS-232 line data output (to remote RS-232 system)
8
RIN2
I
RS-232 line data input (from remote RS-232 system)
9
ROUT2
O
Logic data output (to UART)
10
DIN2
I
Logic data input (from UART)
11
DIN1
I
Logic data input (from UART)
12
ROUT1
O
Logic data output (to UART)
13
RIN1
I
RS-232 line data input (from remote RS-232 system)
14
DOUT1
O
RS-232 line data output (to remote RS-232 system)
15
GND
Ground
16
VCC
Supply voltage—connect to external 5-V power supply


Số phần tương tự - MAX232ECDWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
MAX232ECDWR TI-MAX232ECDWR Datasheet
353Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL RS-232 DRIVER/RECEIVER WITH IEC61000-4-2 PROTECTION
APRIL 2006
MAX232ECDWR TI-MAX232ECDWR Datasheet
437Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL RS-232 DRIVER/RECEIVER WITH IEC61000-4-2 PROTECTION
MAX232ECDWR TI-MAX232ECDWR Datasheet
405Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL RS-232 DRIVER/RECEIVER WITH IEC61000-4-2 PROTECTION
MAX232ECDWR TI-MAX232ECDWR Datasheet
502Kb / 18P
[Old version datasheet]   DUAL RS-232 DRIVER/RECEIVER WITH IEC61000-4-2 PROTECTION
MAX232ECDWRG4 TI-MAX232ECDWRG4 Datasheet
353Kb / 16P
[Old version datasheet]   DUAL RS-232 DRIVER/RECEIVER WITH IEC61000-4-2 PROTECTION
APRIL 2006
More results

Mô tả tương tự - MAX232ECDWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NEC
UPD4714A NEC-UPD4714A Datasheet
83Kb / 16P
   RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER
UPD4711B NEC-UPD4711B Datasheet
93Kb / 12P
   RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER
UPD4713A NEC-UPD4713A Datasheet
105Kb / 16P
   RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER
UPD4715A NEC-UPD4715A Datasheet
66Kb / 12P
   RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER
UPD4712C NEC-UPD4712C Datasheet
80Kb / 12P
   RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER
UPD4726 NEC-UPD4726 Datasheet
88Kb / 12P
   RS-232 LINE DRIVER/RECEIVER
logo
Analog Devices
ADM3252E AD-ADM3252E Datasheet
352Kb / 16P
   Isolated, Dual Channel, RS-232 Line Driver/Receiver
REV. 0
ADM3252E AD-ADM3252E_V01 Datasheet
435Kb / 16P
   Isolated, Dual Channel, RS-232 Line Driver/Receiver
Rev. A
logo
Dallas Semiconductor
DS232A DALLAS-DS232A Datasheet
110Kb / 10P
   Dual RS-232 Transmitter/Receiver
logo
Microchip Technology
TC232 MICROCHIP-TC232 Datasheet
52Kb / 6P
   DUAL RS-232 TRANSMITTER/RECEIVER AND POWER SUPPLY
2001
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com