công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1SS400 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bruckewell Technology LTD

tên linh kiện 1SS400
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Switching Diodes
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BWTECH [Bruckewell Technology LTD]
Trang chủ  http://www.bruckewell-semi.com
Logo BWTECH - Bruckewell Technology LTD

1SS400 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bruckewell Technology LTD

  1SS400 Datasheet HTML 1Page - Bruckewell Technology LTD 1SS400 Datasheet HTML 2Page - Bruckewell Technology LTD 1SS400 Datasheet HTML 3Page - Bruckewell Technology LTD 1SS400 Datasheet HTML 4Page - Bruckewell Technology LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
1SS400
Surface Mount Switching Diodes
Publication Order Number: [1SS400]
© Bruckewell Technology Corporation Rev. A -2014
Electrical characteristics (Tc=25°C unless otherwise noted)
Parameter
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
Reverse Breakdown Voltage (IR=100μA)
V(BR)R
80
--
--
V
Forward Voltage IF=100mA
VF
--
--
1.2
V
Reverse Current VR=80V
IR
--
--
0.1
μA
Capacitance between terminals VR=0.5V, f=1MHZ
CT
--
--
3.0
pF
Reverse Recovery Time
VR=6V, IF=10mA,RL=100Ω
Trr
--
--
4.0
ns
Device marking
PART
MARK
1SS400
A4


Số phần tương tự - 1SS400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
1SS400 ROHM-1SS400 Datasheet
359Kb / 3P
   Switching diode
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
1SS400 BILIN-1SS400 Datasheet
110Kb / 3P
   High speed Switching Diode
logo
Micro Commercial Compon...
1SS400 MCC-1SS400 Datasheet
202Kb / 2P
   90Volts High Speed Switching Diodes
logo
Yea Shin Technology Co....
1SS400 YEASHIN-1SS400 Datasheet
1,011Kb / 4P
   200mW SOD-523 SURFACE MOUNT Very Small Outline Flat Lead Plastic Package General Purpose Application High Speed Switching Diode
logo
Leshan Radio Company
1SS400 LRC-1SS400 Datasheet
50Kb / 2P
   Switching diode
More results

Mô tả tương tự - 1SS400

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
MMBD4148 PANJIT-MMBD4148_04 Datasheet
36Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Jinan Gude Electronic D...
MM4148 JGD-MM4148 Datasheet
213Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD1401 JGD-MMBD1401 Datasheet
96Kb / 1P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
BAS21 SECOS-BAS21_15 Datasheet
1Mb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Weitron Technology
MMBD4448HT WEITRON-MMBD4448HT Datasheet
1Mb / 3P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4148WS PANJIT-1N4148WS_10 Datasheet
96Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
BAS19W PANJIT-BAS19W_09 Datasheet
199Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
logo
Weitron Technology
BAS21A WEITRON-BAS21A_09 Datasheet
698Kb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Shenzhen Luguang Electr...
MMBD4448W LUGUANG-MMBD4448W Datasheet
272Kb / 2P
   Surface Mount Switching Diodes
logo
Pan Jit International I...
1N4148W PANJIT-1N4148W_09 Datasheet
78Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
MMBD4148 PANJIT-MMBD4148_09 Datasheet
130Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com