công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FDD8870 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện FDD8870
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8870 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD8870 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD8870 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
©2004 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD8870 / FDU8870 Rev. C
Figure 11. Normalized Gate Threshold Voltage vs
Junction Temperature
Figure 12. Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
Figure 13. Capacitance vs Drain to Source
Voltage
Figure 14. Gate Charge Waveforms for Constant
Gate Current
Typical Characteristics T
C = 25°C unless otherwise noted
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
-80
-40
0
40
80
120
160
200
VGS = V DS, ID = 250µA
TJ, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
0.9
1.0
1.1
1.2
-80
-40
0
40
80
120
160
200
TJ , JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
ID = 250µA
1000
10000
0.1
1
10
30
400
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
VGS = 0V, f = 1MHz
CISS = CGS + CGD
COSS ≅ CDS + CGD
CRSS = CGD
0
2
4
6
8
10
0
20
40
60
80
100
Qg, GATE CHARGE (nC)
VDD = 15V
I D = 35A
I D = 5A
WAVEFORMS IN
DESCENDING ORDER:


Số phần tương tự - FDD8870

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8870 FAIRCHILD-FDD8870 Datasheet
491Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD8870 ISC-FDD8870 Datasheet
310Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD8870 UMW-FDD8870 Datasheet
389Kb / 8P
   30V N-Channel MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD8870-F085 ONSEMI-FDD8870-F085 Datasheet
511Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev. 3
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8870 FAIRCHILD-FDD8870_08 Datasheet
491Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results

Mô tả tương tự - FDD8870

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896 Datasheet
130Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5680 FAIRCHILD-FDD5680 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel, PowerTrench??MOSFET
FDD20AN06_F085 FAIRCHILD-FDD20AN06_F085 Datasheet
325Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD86369 ONSEMI-FDD86369 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
January, 2017, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86152 FAIRCHILD-FDMS86152 Datasheet
258Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDWS86380_F085 ONSEMI-FDWS86380_F085 Datasheet
528Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP8876 FAIRCHILD-FDP8876 Datasheet
303Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8441 FAIRCHILD-FDB8441 Datasheet
307Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0 Datasheet
281Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP8874 FAIRCHILD-FDP8874 Datasheet
264Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984_10 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com