công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1844A bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện UC1844A
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current-Mode PWM Controller
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UC1844A bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button UC1844A Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UC1844A Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UC1844A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments UC1844A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments UC1844A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments UC1844A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments UC1844A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments UC1844A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments UC1844A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 45 page
background image
VREF
RT/CT
GND
For RT > 5 k
T
T
1.72
f
R
/ C
»
8
4
5
RT
CT
470 pF
1 nF
2.2 nF
4.7nF
C
T
300
1 k
3 k
10 k
30 k
100 k
R (
T
)
1 M
100 k
10 k
300
1 k
3 k
10 k
30 k
100 k
R (
T
)
100
80
60
40
20
During UVLO, the Output is low.
11
UC1842A, UC1843A, UC1844A, UC1845A
UC2842A, UC2843A, UC2844A, UC2845A
UC3842A, UC3843A, UC3844A, UC3845A
www.ti.com
SLUS224E – SEPTEMBER 1994 – REVISED JULY 2016
Product Folder Links: UC1842A UC1843A UC1844A UC1845A UC2842A UC2843A UC2844A UC2845A UC3842A
UC3843A UC3844A UC3845A
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1994–2016, Texas Instruments Incorporated
Feature Description (continued)
Figure 5. Undervoltage Lockout
8.3.5 Oscillator
Figure 6. Oscillator Frequency vs Timing Resistance
Figure 7. Maximum Duty Cycle vs Timing Resistance
Figure 8. Oscillator Section
Figure 9. Slope Compensation


Số phần tương tự - UC1844A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1844A TI-UC1844A Datasheet
517Kb / 11P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
logo
Microsemi Corporation
UC1844A MICROSEMI-UC1844A Datasheet
227Kb / 8P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Texas Instruments
UC1844A TI-UC1844A Datasheet
425Kb / 11P
[Old version datasheet]   CURRENT-MODE PWM CONTROLLER
UC1844A TI-UC1844A Datasheet
517Kb / 7P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
UC1844A TI1-UC1844A Datasheet
3Mb / 29P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
More results

Mô tả tương tự - UC1844A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
UC3842 PHILIPS-UC3842 Datasheet
74Kb / 8P
   Current-mode PWM controller
August 31, 1994
logo
Daewoo Semiconductor
DBL3842 DAEWOO-DBL3842 Datasheet
467Kb / 8P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP384XC BCDSEMI-AP384XC Datasheet
176Kb / 13P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Cystech Electonics Corp...
MC7731N6 CYSTEKEC-MC7731N6 Datasheet
363Kb / 10P
   Current Mode PWM Controller
logo
BCD Semiconductor Manuf...
AP3842C BCDSEMI-AP3842C Datasheet
359Kb / 14P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
logo
Texas Instruments
UC1846AJ TI-UC1846AJ Datasheet
3Mb / 13P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
UC3844Q TI1-UC3844Q Datasheet
708Kb / 28P
[Old version datasheet]   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
UC1843 TI-UC1843 Datasheet
937Kb / 3P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
UC2846J TI-UC2846J Datasheet
463Kb / 8P
[Old version datasheet]   Current Mode PWM Controller
logo
List of Unclassifed Man...
AMC3842B ETC-AMC3842B Datasheet
365Kb / 10P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
CM3842 ETC-CM3842 Datasheet
638Kb / 12P
   CURRENT MODE PWM CONTROLLER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com