công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS110J bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

tên linh kiện SS110J
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  DSK [Diode Semiconductor Korea]
Trang chủ  http://www.diode.kr/
Logo DSK - Diode Semiconductor Korea

SS110J bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Diode Semiconductor Korea

  SS110J Datasheet HTML 1Page - Diode Semiconductor Korea SS110J Datasheet HTML 2Page - Diode Semiconductor Korea  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
100
0.001
0.01
0.1
1
10
20
0
40
6 0
8 0
1 00
TJ=125℃
TJ=25℃
NUMBER OF CYCLES AT 60Hz
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE,VOLTS
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,
LEAD TEMPERATURE
SS12 J --- SS110J
FIG.3 -- TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
FIG.4 -- TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
FIG.1 -- FORWARD DERATING CURVE
FIG.2-- PEAK FORWARD SURGE CURRENT
0.5
0
50
Resistive or
inductive Load
P.C.B.MOUNTED ON
0.2X0.2(5.0X5.0mm)
COPPERPAD AREAS
1.0
60
70 80
90 100 110 120 130 140 150 160 170
0
1
1 0
1 0 0
T L = 100 C
8. 3m s S i ng l e H a l f S i ne- W av e
( J E D E C M e th o d )
20
4 0
O
0
0.01
0.1
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
SS15J-SS16J
Pulse Width=300
S
1%DUTY CYCLE
1.4
50
SS12J-SS14J
SS18J-SS110J
1.6
SS15J-SS110J
SS12J-SS16J
SS18J-SS110J
SS12-SS14
www.diode.kr
Diode Semiconductor Korea


Số phần tương tự - SS110J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SS110J LUGUANG-SS110J Datasheet
190Kb / 2P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

Mô tả tương tự - SS110J

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SK12 EIC-SK12 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK32S EIC-SK32S Datasheet
12Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SKO2 EIC-SKO2 Datasheet
29Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
SD320YS PANJIT-SD320YS_09 Datasheet
89Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SD820T PANJIT-SD820T_09 Datasheet
47Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Weitron Technology
B120L WEITRON-B120L Datasheet
100Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P2L VISHAY-MSS1P2L_11 Datasheet
91Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS1P3 VISHAY-MSS1P3_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
MSS2P2 VISHAY-MSS2P2_11 Datasheet
93Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 19-Apr-11
logo
Weitron Technology
B520B WEITRON-B520B_09 Datasheet
603Kb / 3P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Vishay Siliconix
MSS1P5 VISHAY-MSS1P5 Datasheet
107Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Revision: 04-Aug-08
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com