công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1902DL bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1902DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1902DL bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vishay Siliconix

  SI1902DL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1902DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Si1902DL
Vishay Siliconix
Document Number: 71080
S-21374—Rev. E, 12-Aug-02
www.vishay.com
1
Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
PRODUCT SUMMARY
VDS (V)
rDS(on) (W)
ID (A)
0.385 @ VGS = 4.5 V
0.70
20
0.630 @ VGS = 2.5 V
0.54
Marking Code
PA
XX
Lot Traceability
and Date Code
Part # Code
SOT-363
SC-70 (6-LEADS)
6
4
1
2
3
5
Top View
S1
G1
D2
D1
G2
S2
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25_C UNLESS OTHERWISE NOTED)
Parameter
Symbol
5 secs
Steady State
Unit
Drain-Source Voltage
VDS
20
Gate-Source Voltage
VGS
"12
V
_
TA = 25_C
0.70
0.66
Continuous Drain Current (TJ = 150_C)a
TA = 85_C
ID
0.50
0.48
Pulsed Drain Current
IDM
1.0
A
Continuous Source Current (Diode Conduction)a
IS
0.25
0.23
TA = 25_C
0.30
0.27
Maximum Power Dissipationa
TA = 85_C
PD
0.16
0.14
W
Operating Junction and Storage Temperature Range
TJ, Tstg
-55 to 150
_C
THERMAL RESISTANCE RATINGS
Parameter
Symbol
Typical
Maximum
Unit
t
v 5 sec
360
415
Maximum Junction-to-Ambienta
Steady State
RthJA
400
460
_C/W
Maximum Junction-to-Foot (Drain)
Steady State
RthJF
300
350
C/W
Notes
a.
Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.


Số phần tương tự - SI1902DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
104Kb / 6P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-51415-Rev. H, 03-Apr-06
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
237Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. J, 17-Oct-11
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
240Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1902DL-T1 VISHAY-SI1902DL-T1 Datasheet
104Kb / 6P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-51415-Rev. H, 03-Apr-06
SI1902DL-T1-E3 VISHAY-SI1902DL-T1-E3 Datasheet
104Kb / 6P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
S-51415-Rev. H, 03-Apr-06
More results

Mô tả tương tự - SI1902DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1912EDH VISHAY-SI1912EDH Datasheet
42Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Mar-01
SI5908DC VISHAY-SI5908DC_10 Datasheet
236Kb / 10P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM9936 DINTEK-DTM9936 Datasheet
307Kb / 9P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
DTS2212 DINTEK-DTS2212 Datasheet
306Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI7904BDN VISHAY-SI7904BDN Datasheet
559Kb / 13P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
SI1024X VISHAY-SI1024X_08 Datasheet
113Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 24-Mar-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5908DC KEXIN-KI5908DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7904DN VISHAY-SI7904DN Datasheet
88Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 07-Jul-08
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com