công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UC1637 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

tên linh kiện UC1637
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switched Mode Controller for DC Motor Drive
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

UC1637 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button UC1637_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments UC1637_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments UC1637_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments UC1637_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments UC1637_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments UC1637_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments UC1637_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments UC1637_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments UC1637_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
*All dimensions are nominal
Device
Package Type
Package Drawing
Pins
SPQ
Length (mm)
Width (mm)
Height (mm)
UC2637DWTR
SOIC
DW
20
2000
367.0
367.0
45.0
UC3637DWTR
SOIC
DW
20
2000
367.0
367.0
45.0
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
15-Jan-2014
Pack Materials-Page 2


Số phần tương tự - UC1637_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1637 TI1-UC1637_17 Datasheet
908Kb / 12P
[Old version datasheet]   Switched Mode Controller for DC Motor Drive
More results

Mô tả tương tự - UC1637_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
UC1637L883B TI-UC1637L883B Datasheet
337Kb / 7P
[Old version datasheet]   Switched Mode Controller for DC Motor Drive
UC1637 TI-UC1637 Datasheet
357Kb / 9P
[Old version datasheet]   Switched Mode Controller for DC Motor Drive
UC1637 TI1-UC1637_17 Datasheet
908Kb / 12P
[Old version datasheet]   Switched Mode Controller for DC Motor Drive
UC1637-SP TI1-UC1637-SP Datasheet
363Kb / 11P
[Old version datasheet]   RAD-TOLERANT CLASS-V, SWITCHED MODE CONTROLLER FOR DC MOTOR DRIVE
logo
International Rectifier
IRLS4030TRLPBF IRF-IRLS4030TRLPBF Datasheet
388Kb / 10P
   DC Motor Drive
logo
NXP Semiconductors
NE5568 PHILIPS-NE5568 Datasheet
23Kb / 2P
   Switched-mode power supply controller
1994 Aug 31
logo
List of Unclassifed Man...
BD5-G2-AH ETC2-BD5-G2-AH Datasheet
260Kb / 4P
   Brushless DC Drive for 42mm 60W motor
BD5-G1-AH ETC2-BD5-G1-AH Datasheet
260Kb / 4P
   Brushless DC Drive for 30W 42mm motor
logo
ELMOS Semiconductor AG
E522.31 ELMOS-E522.31_16 Datasheet
504Kb / 20P
   CHANNEL SWITCHED MODE CONSTANT CURRENT CONTROLLER
logo
List of Unclassifed Man...
BD5-G3-AH ETC2-BD5-G3-AH Datasheet
260Kb / 4P
   Brushless DC Drive for 42mm 90W motor
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com