công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMX2350 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMX2350
Giải thích chi tiết về linh kiện  PLLatinum Fractional N RF / Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
Download  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMX2350 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LMX2350 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMX2350 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMX2350 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMX2350 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMX2350 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMX2350 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMX2350 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMX2350 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMX2350 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 23 page
background image
Typical Performance Characteristics (Continued)
Charge Pump Current vs CP
O Voltage
RF_CP_WORD = 0011 and 1111
DS100831-13
Sink vs Source Mismatch
(See (Note 6) under Charge Pump Current
Specification Definitions)
DS100831-14
RF Input Impedance
V
CC = 2.7V to 5.5V, fIN = 50 MHz to
3 GHz (f
IN Capacitor = 100 pF)
DS100831-15
IF Input Impedance
V
CC = 2.7V to 5.5V, fIN = 10 MHz to
1 GHz (f
IN Capacitor = 100 pF)
DS100831-16
www.national.com
8


Số phần tương tự - LMX2350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2350 NSC-LMX2350 Datasheet
408Kb / 21P
   PLLatinum TM Fractional N RF / Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
LMX2350TM NSC-LMX2350TM Datasheet
408Kb / 21P
   PLLatinum TM Fractional N RF / Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
More results

Mô tả tương tự - LMX2350

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMX2354 NSC-LMX2354 Datasheet
403Kb / 23P
   PLLatinum Fractional N RF/ Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
LMX2350 NSC-LMX2350 Datasheet
408Kb / 21P
   PLLatinum TM Fractional N RF / Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
logo
Texas Instruments
LMV2350 TI1-LMV2350 Datasheet
449Kb / 23P
[Old version datasheet]   LMX2350/LMX2352 PLLatinum Fractional N RF / Integer N IF Dual Low Power Frequency Synthesizer
logo
Hynix Semiconductor
HM6F5201 HYNIX-HM6F5201 Datasheet
328Kb / 25P
   Dual Fractional-N / Integer-N Frequency Synthesizer
logo
Analog Devices
ADF4251 AD-ADF4251_15 Datasheet
440Kb / 28P
   Dual Fractional-N/Integer-N Frequency Synthesizer
REV. 0
logo
National Semiconductor ...
LMX2364 NSC-LMX2364 Datasheet
694Kb / 39P
   2.6 GHz PLLatinum Fractional RF Frequency Synthesizer with 850 MHz Integer IF Frequency Synthesizer
logo
Analog Devices
ADF4252 AD-ADF4252 Datasheet
476Kb / 28P
   Dual Fractional-N/Integer-N Frequency Synthesizer
REV. B
ADF4251 AD-ADF4251 Datasheet
424Kb / 28P
   Dual Fractional-N/Integer-N Frequency Synthesizer
REV. 0
ADF4252 AD-ADF4252_15 Datasheet
497Kb / 28P
   Dual Fractional-N/Integer-N Frequency Synthesizer
REV. B
ADF4252 AD-ADF4252_V01 Datasheet
507Kb / 30P
   Dual Fractional-N/Integer-N Frequency Synthesizer
Rev. E
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com