công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MC33364D1R2 bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện MC33364D1R2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Critical Conduction GreenLine SMPS Controller
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

MC33364D1R2 bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - ON Semiconductor

Back Button MC33364D1R2 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor MC33364D1R2 Datasheet HTML 16Page - ON Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 16 page
background image
MC33364
http://onsemi.com
13
R3 47k
MC33364
Figure 13. Critical Conduction Mode Flyback Converter
The described critical conduction mode flyback converter has the following performance and maximum ratings:
Output power
12W
Output
12V @ 1Amp max
Input voltage range
90VAC -- 270VAC
J1
Line
J2
Gnd
2
1
1
D1
S380
10uF
2
6
5
GND
GATE
CS
10uF 220
R1
D2
1N4148
21
C4
R4
47k
C5 1nF
D3
MURS160T3
1
R5
2.2
Q1
MTD1N60
MBRD360
D4
5
4
MOC8102
U3
R6
2k7
R7
820
R8
18k
300uF
C6
1
R9
4k7
100nF
C9
U1
U2
J3
J4
1
1
--Vout
TL431
+Vout
9
7
T1
4
2
R2
100k
0.1uF
400V
1
2
CONVERTER TEST DATA
Test
Conditions
Results
Line Regulation
Vin = 120VAC to 240VAC, Iout =0.8A
ΔV = 50mV
Load
Vin = 120VAC, Iout = 0.2A to 0.8A
ΔV = 40mV
Vin = 240VAC, Iout = 0.2A to 0.8A
ΔV = 40mV
Output Ripple
Vin = 120VAC, Iout =0.8A
ΔV = 290mV
Vin = 240VAC, Iout =0.8A
ΔV = 24mV
Efficiency
Vin = 120VAC, Iout =0.8A
η = 78.0%
Vin = 240VAC, Iout =0.8A
η = 79.4%
Power Factor
Vin = 120VAC, Iout =0.8A
Pf = 0.491
Vin = 240VAC, Iout =0.8A
Pf = 0.505
Figure 14. Load Regulation 120V
Figure 15. Load Regulation 240V
Vout
Iout
Vout
Iout
Ch1: 2.0V/div
2.0 msec/div
Ch1: 2.0V/div
2.0 msec/div
Ch2: 200mA/div
Ch2: 200mV/div


Số phần tương tự - MC33364D1R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
MC33364D1R2 ONSEMI-MC33364D1R2 Datasheet
229Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLine TM SMPS Controller
July, 2006 ??Rev. 16
MC33364D1R2G ONSEMI-MC33364D1R2G Datasheet
229Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLine TM SMPS Controller
July, 2006 ??Rev. 16
MC33364D1R2G ONSEMI-MC33364D1R2G Datasheet
319Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLinet SMPS Controller
November, 2010 -- Rev. 18
More results

Mô tả tương tự - MC33364D1R2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Guangdong Kexin Industr...
MC33364 KEXIN-MC33364 Datasheet
298Kb / 4P
   Critical Conduction GreenLine SMPS Controller
logo
ON Semiconductor
MC33364 ONSEMI-MC33364_06 Datasheet
229Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLine TM SMPS Controller
July, 2006 ??Rev. 16
MC33364 ONSEMI-MC33364 Datasheet
319Kb / 16P
   Critical Conduction GreenLinet SMPS Controller
November, 2010 -- Rev. 18
logo
Fairchild Semiconductor
AN-6961 FAIRCHILD-AN-6961 Datasheet
434Kb / 8P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7930C FAIRCHILD-FAN7930C Datasheet
916Kb / 22P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7930B FAIRCHILD-FAN7930B Datasheet
944Kb / 22P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7529 FAIRCHILD-FAN7529 Datasheet
1Mb / 20P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7529 FAIRCHILD-FAN7529_07 Datasheet
1Mb / 20P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
FAN7530 FAIRCHILD-FAN7530_07 Datasheet
1Mb / 20P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
logo
ON Semiconductor
FAN7930B ONSEMI-FAN7930B Datasheet
1Mb / 22P
   Critical Conduction Mode PFC Controller
September-2017, Rev. 2
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com