công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TL074BCN bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện TL074BCN
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers
Download  51 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

TL074BCN bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button TL074BCN Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TL074BCN Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TL074BCN Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TL074BCN Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TL074BCN Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TL074BCN Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TL074BCN Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TL074BCN Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments TL074BCN Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 51 page
background image
−6
t − Time − µs
3.5
6
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
−4
−2
0
2
4
Output
Input
VCC± = ±15 V
RL = 2 k
TA = 25°C
CL = 100 pF
0.001
1
40 k
10 k
4 k
1 k
400
100 k
f − Frequency − Hz
100
0.004
0.01
0.04
0.1
0.4
VCC± = ±15 V
AVD = 1
VI(RMS) = 6 V
TA = 25°C
10
0
f − Frequency − Hz
100 k
50
10
20
30
40
VCC± = ±15 V
AVD = 10
RS = 20
TA = 25°C
40 100
400 1 k
4 k 10 k
40 k
TL071, TL071A, TL071B
TL072, TL072A, TL072B, TL074, TL074A, TL074B
www.ti.com
SLOS080M – SEPTEMBER 1978 – REVISED JUNE 2015
Figure 16. Equivalent Input Noise Voltage vs Frequency
Figure 15. Normalized Slew Rate vs Free-Air Temperature
Figure 17. Total Harmonic Distortion vs Frequency
Figure 18. Voltage-Follower Large-Signal Pulse Response
Figure 19. Output Voltage vs Elapsed Time
Copyright © 1978–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: TL071 TL071A TL071B TL072 TL072A TL072B TL074 TL074A TL074B


Số phần tương tự - TL074BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TL074BCN TI-TL074BCN Datasheet
903Kb / 36P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074BCN TI-TL074BCN Datasheet
5Mb / 84P
[Old version datasheet]   TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers
TL074BCN TI-TL074BCN Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074BCN TI-TL074BCN Datasheet
5Mb / 88P
[Old version datasheet]   TL07xx Low-Noise FET-Input Operational Amplifiers
logo
STMicroelectronics
TL074BCN STMICROELECTRONICS-TL074BCN Datasheet
307Kb / 15P
   Low noise JFET quad operational amplifier
More results

Mô tả tương tự - TL074BCN

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
ON Semiconductor
TL071C ONSEMI-TL071C Datasheet
169Kb / 8P
   LOW NOISE, JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
1997 REV 1
logo
Motorola, Inc
TL071C MOTOROLA-TL071C Datasheet
169Kb / 8P
   LOW NOISE, JFET INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
logo
Texas Instruments
TL071 TI-TL071_10 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074CJ TI1-TL074CJ Datasheet
1Mb / 48P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL071 TI-TL071_09 Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL071 TI1-TL071_18 Datasheet
2Mb / 68P
[Old version datasheet]   Low-Noise JFET-Input Operational Amplifiers
TL071 TI-TL071_96 Datasheet
220Kb / 14P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL071 TI-TL071_07 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL071CPSE4 TI-TL071CPSE4 Datasheet
1Mb / 49P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
TL074ING4 TI-TL074ING4 Datasheet
908Kb / 36P
[Old version datasheet]   LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com