công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX384C47 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện BZX384C47
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

BZX384C47 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  BZX384C47 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD BZX384C47 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
POWER: 0.2Wa t t s
BZX384C2V4 - BZX384C75
Standard Zener voltage tolerance is ± 5 %.
The Zener voltages are graded according
Silicon Planar Power Zener Diodes
to the internation E 24 standard.
Symbol
Value
Unit
IZM
250
mA
Ptot
200
(1)
Mw
Thermal Resistance
Junction to Ambient Air
Junction Temperature
TJ
150
°C
Storage Temperature Range
TS
-65 to + 150
°C
Notes:
(1) Device on fiberglass substrate
(2) Valid provided that electrodes are ambient temperature
Parameter
Zener Current
Power Dissipation at Tamp = 25 °C
°C/W
RөJA
650
(2)
Features
1 of 2
!
!
!
SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
www.sunmate.tw
VOLTAGE RANGE: 2.4 - 7 5V
Maximum Ratings and Electrical Characteristics T
A = 25
°C unless otherwise specified
!
Case: SOD-323, Molded Plastic
!
Terminals: Plated Leads Solderable per
MIL-STD-202, Method 208
!
Polarity: Cathode Band
!
Weight: 0.004 grams (approx.)
!
Marking: A3
Mechanical Data
SOD-323
Dim
Min
Max
A
2.30
2.70
B
1.75
1.95
C
1.15
1.35
D
0.25
0.35
E
0.05
0.15
G
0.70
0.95
H
0.30
All Dimensions in mm
G
A
C
E
H
D
B


Số phần tương tự - BZX384C47

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX384C47 EIC-BZX384C47 Datasheet
109Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
TAITRON Components Inco...
BZX384C47 TAITRON-BZX384C47 Datasheet
296Kb / 4P
   0.2W Surface Mount Zener Diodes
logo
SynSemi, Inc.
BZX384C47 SYNSEMI-BZX384C47 Datasheet
102Kb / 2P
   ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX384C47 VISHAY-BZX384C47 Datasheet
113Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.9, 08-May-13
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
BZX384C47 HOTTECH-BZX384C47 Datasheet
232Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Diodes
More results

Mô tả tương tự - BZX384C47

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
SZ453G EIC-SZ453G Datasheet
28Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Diotec Semiconductor
ZMY3.0G DIOTEC-ZMY3.0G Datasheet
114Kb / 2P
   Surface Mount Silicon-Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
1SMC5334 PANJIT-1SMC5334 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
1SMC5348 PANJIT-1SMC5348_03 Datasheet
48Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
MMSZ5229AS PANJIT-MMSZ5229AS Datasheet
74Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Continental Device Indi...
BZT52C CDIL-BZT52C Datasheet
325Kb / 4P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
EIC discrete Semiconduc...
SML4728 EIC-SML4728 Datasheet
34Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
SZ603D EIC-SZ603D Datasheet
43Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
logo
Pan Jit International I...
MMBZ5221BW PANJIT-MMBZ5221BW Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZX84C2V4W PANJIT-BZX84C2V4W Datasheet
79Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
BZT52-C2V4S PANJIT-BZT52-C2V4S Datasheet
78Kb / 5P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com