công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

93AA46B bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Microchip Technology

tên linh kiện 93AA46B
Giải thích chi tiết về linh kiện  1K Microwire Compatible Serial EEPROM
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

93AA46B bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Microchip Technology

  93AA46B Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology 93AA46B Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology 93AA46B Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology 93AA46B Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology 93AA46B Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology 93AA46B Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology 93AA46B Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology 93AA46B Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology 93AA46B Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 38 page
background image
 2002-2013 Microchip Technology Inc.
DS20001749K-page 5
93AA46A/B/C, 93LC46A/B/C, 93C46A/B/C
FIGURE 1-1:
SYNCHRONOUS DATA TIMING
TABLE 1-3: INSTRUCTION SET FOR X16 ORGANIZATION (93XX46B OR 93XX46C WITH ORG = 1)
TABLE 1-4: INSTRUCTION SET FOR X8 ORGANIZATION (93XX46A OR 93XX46C WITH ORG = 0)
Instruction
SB
Opcode
Address
Data In
Data Out
Req. CLK Cycles
ERASE
1
11
A5
A4
A3
A2
A1
A0
(RDY/BSY)9
ERAL
1
00
1
0
XX
XX
(RDY/BSY)9
EWDS
1
00
0
0
XX
XX
High-Z
9
EWEN
1
00
1
1
XX
XX
High-Z
9
READ
1
10
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D15 - D0
25
WRITE
1
01
A5
A4
A3
A2
A1
A0
D15 - D0
(RDY/BSY)25
WRAL
1
00
0
1
XX
XX
D15 - D0
(RDY/BSY)25
Instruction
SB
Opcode
Address
Data In
Data Out
Req. CLK Cycles
ERASE
1
11
A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
(RDY/BSY)10
ERAL
1
00
1
0
X
XXXX
(RDY/BSY)10
EWDS
1
00
0
0
X
XXXX
—High-Z
10
EWEN
1
00
1
1
X
XXXX
—High-Z
10
READ
1
10
A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
D7 - D0
18
WRITE
1
01
A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0
D7 - D0
(RDY/BSY)18
WRAL
1
00
0
1
X
XXXX
D7 - D0
(RDY/BSY)18
CS
VIH
VIL
VIH
VIL
VIH
VIL
VOH
VOL
VOH
VOL
CLK
DI
DO
(Read)
DO
(Program)
TCSS
TDIS
TCKH
TCKL
TDIH
TPD
TCSH
TPD
TCZ
Status Valid
TSV
TCZ
Note: TSV is relative to CS.


Số phần tương tự - 93AA46B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93AA46B MICROCHIP-93AA46B Datasheet
403Kb / 24P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2003
93AA46B MICROCHIP-93AA46B Datasheet
438Kb / 28P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93AA46B MICROCHIP-93AA46B Datasheet
736Kb / 34P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2010
93AA46B MICROCHIP-93AA46B Datasheet
915Kb / 36P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM Low-Power CMOS Technology
11/29/11
93AA46B-E/MC MICROCHIP-93AA46B-E/MC Datasheet
438Kb / 28P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
More results

Mô tả tương tự - 93AA46B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
93AA46A MICROCHIP-93AA46A Datasheet
403Kb / 24P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2003
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_10 Datasheet
736Kb / 34P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2010
93LC46BT-SN MICROCHIP-93LC46BT-SN Datasheet
1Mb / 38P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
11/29/12
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_05 Datasheet
438Kb / 28P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93LC46A MICROCHIP-93LC46A Datasheet
420Kb / 28P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM
2005
93C46B MICROCHIP-93C46B Datasheet
180Kb / 12P
   1K 5.0V Microwire Serial EEPROM
1997
93LC46AB MICROCHIP-93LC46AB Datasheet
250Kb / 12P
   1K 2.5V Microwire Serial EEPROM
2000 - 2001
59C11 MICROCHIP-59C11 Datasheet
104Kb / 12P
   1K 5.0V Microwire Serial EEPROM
1996
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_11 Datasheet
915Kb / 36P
   1K Microwire Compatible Serial EEPROM Low-Power CMOS Technology
11/29/11
93AA46A MICROCHIP-93AA46A_07 Datasheet
738Kb / 38P
   1K-16K Microwire Compatible Serial EEPROMs
2007
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com