công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMV358QDQ1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMV358QDQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMV358QDQ1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LMV358QDQ1 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMV358QDQ1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMV358QDQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMV358QDQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMV358QDQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMV358QDQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMV358QDQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMV358QDQ1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMV358QDQ1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 26 page
background image
LMV321-Q1 SINGLE, LMV358-Q1 DUAL, LMV324-Q1 QUAD
LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS415E − JUNE 2003 − REVISED APRIL 2008
7
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
POST OFFICE BOX 1443
HOUSTON, TEXAS 77251−1443
TYPICAL CHARACTERISTICS
−10
0
10
20
30
40
50
10
100
1000
10000
−20
10
40
70
100
130
160
GAIN AND PHASE MARGIN
vs
FREQUENCY
Figure 5
Frequency − kHz
VCC = 5 V
RL = 2 kΩ
TA = 85°C, 25°C, −40°C
85
°C
25
°C
−40
°C
Gain
Phase
STABILITY
vs
CAPACITIVE LOAD
10
100
1000
10000
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2
LMV3xx
(25% Overshoot)
VCC = ±2.5 V
AV = +1
RL = 2 kΩ
VO = 100 mVPP
Figure 6
Output Voltage − V
_
+
VI
−2.5 V
RL
2.5 V
VO
CL
Figure 7
10
100
1000
10000
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2.0
Output Voltage − V
STABILITY
vs
CAPACITIVE LOAD
LMV3xx
(25% Overshoot)
VCC = ±2.5 V
AV = +1
RL = 1 MΩ
VO = 100 mVPP
_
+
VI
2.5 V
RL
2.5 V
VO
CL
10
100
1000
10000
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2.0
Figure 8
STABILITY
vs
CAPACITIVE LOAD
Output Voltage − V
VCC = ±2.5 V
RL = 2 kΩ
AV = 10
VO = 100 mVPP
_
+
VI
−2.5 V
RL
+2.5 V
VO
CL
LMV3xx
(25% Overshoot)
134 k
1.21 M


Số phần tương tự - LMV358QDQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMV358QDQ1 TI1-LMV358QDQ1 Datasheet
772Kb / 30P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results

Mô tả tương tự - LMV358QDQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMV321 NSC-LMV321_14 Datasheet
1Mb / 45P
   Low-Voltage Rail-To-Rail Output Operational Amplifiers
logo
Texas Instruments
LMV321 TI-LMV321_10 Datasheet
1Mb / 41P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LMV321 TI-LMV321 Datasheet
792Kb / 31P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LMV321DBVR TI-LMV321DBVR Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LMV358DR TI-LMV358DR Datasheet
1Mb / 45P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LMV321A TI1-LMV321A_18 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
LMV358 TI1-LMV358_16 Datasheet
2Mb / 50P
[Old version datasheet]   Low-Voltage Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers
LMV821 TI-LMV821_10 Datasheet
764Kb / 35P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LMV321 TI-LMV321_08 Datasheet
1Mb / 37P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LMV821-Q1 TI1-LMV821-Q1 Datasheet
821Kb / 24P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
LMV321 TI-LMV321_07 Datasheet
928Kb / 32P
[Old version datasheet]   LOW-VOLTAGE RAIL-TO-RAIL OUTPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com