công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTBA6C12H8-0-T6-G bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTBA6C12H8-0-T6-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
Download  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTBA6C12H8-0-T6-G bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Cystech Electonics Corp.

Back Button MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 10Page - Cystech Electonics Corp. MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet HTML 11Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 13 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C973H8
Issued Date : 2016.07.06
Revised Date :
Page No. : 7/13
MTBA6C12H8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics : Q2( P-channel)
Typical Output Characteristics
0
2
4
6
8
0
1
2
3
4
5
-VDS, Drain-Source Voltage(V)
-10V
-9V
-8V
-7V
-6V
-5V
-4V
VGS=-2.5V
-3V
-3.5V
Brekdown Voltage vs Ambient Temperature
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=-250
μA,
VGS=0V
Static Drain-Source On-State resistance vs Drain Current
100
1000
0.01
0.1
1
10
100
-ID, Drain Current(A)
VGS=-4.5V
VGS=-10V
Source Drain Current vs Source-Drain Voltage
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
2
4
6
8
10
-IS, Source Drain Current(A)
VGS=0V
Tj=25°C
Tj=150°C
Static Drain-Source On-State Resistance vs Gate-Source
Voltage
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
0
2
4
6
8
10
-VGS, Gate-Source Voltage(V)
ID=-1.5A
Drain-Source On-State Resistance vs Junction Tempearture
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
VGS=-10V, ID=-1.5A
RDS(ON)@Tj=25°C : 255mΩ typ.
VGS=-4.5V, ID=-1A
RDS(ON)@Tj=25°C : 285mΩ typ.


Số phần tương tự - MTBA6C12H8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTBA6C12H8-0-T6-G CYSTEKEC-MTBA6C12H8-0-T6-G Datasheet
701Kb / 14P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTBA6C12H8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTC4103N8J CYSTEKEC-MTC4103N8J Datasheet
593Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC4503N8J CYSTEKEC-MTC4503N8J Datasheet
594Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC7540BDH8 CYSTEKEC-MTC7540BDH8_16 Datasheet
759Kb / 14P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTB20C06KQ8 CYSTEKEC-MTB20C06KQ8 Datasheet
877Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTBA5C10H8 CYSTEKEC-MTBA5C10H8 Datasheet
535Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FM2058NPK FUTUREWAFER-FM2058NPK Datasheet
1Mb / 9P
   N and P Channel Enhancement Mode MOSFET
13-DEC-2021 V 2.1
logo
Cystech Electonics Corp...
MTC4703H8 CYSTEKEC-MTC4703H8 Datasheet
722Kb / 14P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC4603H8 CYSTEKEC-MTC4603H8 Datasheet
729Kb / 14P
   N- and P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC4203BN8J CYSTEKEC-MTC4203BN8J Datasheet
408Kb / 13P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
MTC6601N6 CYSTEKEC-MTC6601N6 Datasheet
514Kb / 12P
   N- AND P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com