công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MTB050P10H8-0-T6-G bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

tên linh kiện MTB050P10H8-0-T6-G
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CYSTEKEC [Cystech Electonics Corp.]
Trang chủ  http://www.cystekec.com
Logo CYSTEKEC - Cystech Electonics Corp.

MTB050P10H8-0-T6-G bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Cystech Electonics Corp.

  MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 1Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 2Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 3Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 4Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 5Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 6Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 7Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 8Page - Cystech Electonics Corp. MTB050P10H8-0-T6-G Datasheet HTML 9Page - Cystech Electonics Corp. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 11 page
background image
CYStech Electronics Corp.
Spec. No. : C975H8
Issued Date : 2016.08.01
Revised Date :
Page No. : 4/11
MTB050P10H8
CYStek Product Specification
Typical Characteristics
Typical Output Characteristics
0
10
20
30
40
50
60
70
80
02
46
8
10
Brekdown Voltage vs Ambient Temperature
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
ID=-250
μA,
VGS=0V
-VDS, Drain-Source Voltage(V)
10V
9V
8V
7V
6V
5V
4V
3.5V
3V
-VGS=2.5V
Static Drain-Source On-State resistance vs Drain Current
10
100
0.1
1
10
100
-ID, Drain Current(A)
VGS=-4.5V
VGS=-10V
Reverse Drain Current vs Source-Drain Voltage
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
024
68
1
-IDR, Reverse Drain Current(A)
0
Tj=25°C
Tj=150°C
VGS=0V
Static Drain-Source On-State Resistance vs Gate-Source
Voltage
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
02
4
6
8
10
Drain-Source On-State Resistance vs Junction Tempearture
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
-75 -50 -25
0
25
50
75 100 125 150 175
Tj, Junction Temperature(°C)
VGS=-10V, ID=-15A
RDS(ON)@ Tj=25°C : 39.5mΩ (typ.)
-VGS, Gate-Source Voltage(V)
ID=-15A


Số phần tương tự - MTB050P10H8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cystech Electonics Corp...
MTB050P10E3 CYSTEKEC-MTB050P10E3 Datasheet
275Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10E3-0-UB-S CYSTEKEC-MTB050P10E3-0-UB-S Datasheet
275Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10F3 CYSTEKEC-MTB050P10F3 Datasheet
396Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10F3-0-T7-S CYSTEKEC-MTB050P10F3-0-T7-S Datasheet
396Kb / 9P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
MTB050P10FP CYSTEKEC-MTB050P10FP Datasheet
260Kb / 8P
   P-Channel Enhancement Mode Power MOSFET
More results

Mô tả tương tự - MTB050P10H8-0-T6-G

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GTM CORPORATION
G3401 GTM-G3401 Datasheet
308Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GP4953 GTM-GP4953 Datasheet
301Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GM162 GTM-GM162 Datasheet
365Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G2U4407 GTM-G2U4407 Datasheet
298Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G3J14 GTM-G3J14 Datasheet
377Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
G1333 GTM-G1333 Datasheet
352Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GJ9585 GTM-GJ9585 Datasheet
236Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI20P02 GTM-GI20P02 Datasheet
245Kb / 5P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GI405 GTM-GI405 Datasheet
253Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4913 GTM-GSS4913 Datasheet
290Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
GSS4955 GTM-GSS4955 Datasheet
350Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com