công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDH30D11DNP-1R0NC bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện CDH30D11DNP-1R0NC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Power Inductor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDH30D11DNP-1R0NC bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Sumida Corporation

  CDH30D11DNP-1R0NC Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDH30D11DNP-1R0NC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDH30D11DNP-1R0NC Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Page 2 of 3
Revised: 10-Dec-13
SMD
SMD
SMD
SMD Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
CDH30D11D
0
5
10
15
20
25
30
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0
10
20
30
40
50
60
0
3
6
9
12
15
18
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
10
20
30
40
50
60
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
0
10
20
30
40
50
60
0.0
1.5
3.0
4.5
6.0
7.5
9.0
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
0
10
20
30
40
50
60
0
1
2
3
4
5
6
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
4.8
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0.0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
0.0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4
0
10
20
30
40
50
60
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
0
10
20
30
40
50
60
Saturation Current & Temperature Rise Graph
1. CDH30D11DNP-1R0NC
△T (℃)
L (
μH)
2. CDH30D11DNP-1R5NC
△T (℃)
L (
μH)
3. CDH30D11DNP-2R2MC
L (
μH)
DC (A)
5. CDH30D11DNP-4R7MC
△T (℃)
L (
μH)
6. CDH30D11DNP-6R8MC
7. CDH30D11DNP-100MC
△T (℃)
L (
μH)
8. CDH30D11DNP-150MC
△T (℃)
L (
μH)
DC (A)
4. CDH30D11DNP-3R3MC
△T (℃)
DC (A)
DC (A)
DC (A)
DC (A)
DC (A)
△T (℃)
L (
μH)
△T (℃)
L (
μH)
L (20
℃)
△T
L (105
℃)
9. CDH30D11DNP-220MC
△T (℃)
L (
μH)
DC (A)
DC (A)


Số phần tương tự - CDH30D11DNP-1R0NC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
CDH30D11DMB SUMIDA-CDH30D11DMB Datasheet
146Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDH30D11DMBHF-100MC SUMIDA-CDH30D11DMBHF-100MC Datasheet
146Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDH30D11DMBHF-150MC SUMIDA-CDH30D11DMBHF-150MC Datasheet
146Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDH30D11DMBHF-1R0NC SUMIDA-CDH30D11DMBHF-1R0NC Datasheet
146Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDH30D11DMBHF-1R5NC SUMIDA-CDH30D11DMBHF-1R5NC Datasheet
146Kb / 3P
   SMD Power Inductor
More results

Mô tả tương tự - CDH30D11DNP-1R0NC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
CDH5D16 SUMIDA-CDH5D16 Datasheet
169Kb / 2P
   SMD Power Inductor SMD Power Inductor
logo
Allied Components Inter...
PCSE15Q8 ALLIED-PCSE15Q8 Datasheet
926Kb / 1P
   SMD Power Inductor
logo
Sumida Corporation
CDRH127HP SUMIDA-CDRH127HP Datasheet
338Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH125L125 SUMIDA-CDRH125L125_14 Datasheet
264Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH30D14R SUMIDA-CDRH30D14R_14 Datasheet
206Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDRH4D18 SUMIDA-CDRH4D18_14 Datasheet
272Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH4D16FB SUMIDA-CDRH4D16FB_14 Datasheet
161Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH4D14 SUMIDA-CDRH4D14_14 Datasheet
171Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH2D11HP SUMIDA-CDRH2D11HP_14 Datasheet
160Kb / 2P
   SMD Power Inductor
CDRH2D09C SUMIDA-CDRH2D09C_14 Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDR10D48MN SUMIDA-CDR10D48MN_13 Datasheet
156Kb / 5P
   SMD Power Inductor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com