công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CDH38D11DLDNP-220MC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện CDH38D11DLDNP-220MC
Giải thích chi tiết về linh kiện  SMD Power Inductor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

CDH38D11DLDNP-220MC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Sumida Corporation

  CDH38D11DLDNP-220MC Datasheet HTML 1Page - Sumida Corporation CDH38D11DLDNP-220MC Datasheet HTML 2Page - Sumida Corporation CDH38D11DLDNP-220MC Datasheet HTML 3Page - Sumida Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Page 3 of 3
Revised: 19-Dec-13
SMD
SMD
SMD
SMD Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
Power Inductor
CDH38D11D/LD
Solder Reflow Condition
170
±10 ℃,60~120s
40s
230
245℃ PEAK
Heat Endurance
Temperature Chart
300
60
120
180
240
0
0
100
150
200
250
300
50
10
T (℃)
T (s)
60
260℃
230℃
0
100
150
200
250
300
50
T (℃)
300
120
180
240
0
T (s)
60
Neumarkt
Obernzell
Chicago
Tel.+49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
infocomp@eu.sumida.com
Tel.+49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@eu.sumida.com
Tel.+1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com
Taipei
Shenzhen
Shanghai
Hong Kong
Tel.+1-408-321-9660
FAX.+1-408-321-9308
sales@us.sumida.com
Tel.+65-6296-3388
FAX.+65-6841-4426
sales@sg.sumida.com
Tel.+82-2-6237-0777
FAX.+82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com
Tel.+81-48-691-7300
FAX.+81-48-691-7340
sales@jp.sumida.com
San Jose
Singapore
Seoul
Saitama(Japan)
Please refer to the sales offices on our website - http://www.sumida.com
Tel.+886-2-8751-2737
FAX.+886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com
Tel.+86-755-8291-0228
FAX.+86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com
Tel.+86-21-5836-3299
FAX.+86-21-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com
Tel.+852-2880-6781
FAX.+852-2565-9600
sales@hk.sumida.com


Số phần tương tự - CDH38D11DLDNP-220MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
CDH38D11 SUMIDA-CDH38D11 Datasheet
185Kb / 3P
   POWER INDUCTORS
logo
Skyworks Solutions Inc.
CDH38D11-S SKYWORKS-CDH38D11-S Datasheet
2Mb / 17P
   1.5A Single Flash LED Driver IC
logo
Sumida Corporation
CDH38D11B SUMIDA-CDH38D11B Datasheet
141Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDH38D11BNP-100M SUMIDA-CDH38D11BNP-100M Datasheet
141Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
CDH38D11BNP-1R5M SUMIDA-CDH38D11BNP-1R5M Datasheet
141Kb / 2P
   POWER INDUCTORS
More results

Mô tả tương tự - CDH38D11DLDNP-220MC

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sumida Corporation
CDH5D16 SUMIDA-CDH5D16 Datasheet
169Kb / 2P
   SMD Power Inductor SMD Power Inductor
logo
Allied Components Inter...
PCSE15Q8 ALLIED-PCSE15Q8 Datasheet
926Kb / 1P
   SMD Power Inductor
logo
Sumida Corporation
CDRH127HP SUMIDA-CDRH127HP Datasheet
338Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH125L125 SUMIDA-CDRH125L125_14 Datasheet
264Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH30D14R SUMIDA-CDRH30D14R_14 Datasheet
206Kb / 3P
   SMD Power Inductor
CDRH4D18 SUMIDA-CDRH4D18_14 Datasheet
272Kb / 5P
   SMD Power Inductor
CDRH4D16FB SUMIDA-CDRH4D16FB_14 Datasheet
161Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH4D14 SUMIDA-CDRH4D14_14 Datasheet
171Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDRH2D11HP SUMIDA-CDRH2D11HP_14 Datasheet
160Kb / 2P
   SMD Power Inductor
CDRH2D09C SUMIDA-CDRH2D09C_14 Datasheet
167Kb / 4P
   SMD Power Inductor
CDR10D48MN SUMIDA-CDR10D48MN_13 Datasheet
156Kb / 5P
   SMD Power Inductor
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com