công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH6525 bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LMH6525
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMH6525/LMH6526 Four?밅hannel Laser Diode Driver with Dual Output
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMH6525 bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button LMH6525 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH6525 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH6525 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMH6525 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMH6525 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMH6525 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LMH6525 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LMH6525 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LMH6525 Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 25 page
background image
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
900
TOTAL INPUT CURRENT (mA)
100
200
300
400
500
600
700
800
0
2.7
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
1.8
2.1
2.4
VS = 5.5V
VS = 5.0V
VS = 4.5V
HEADROOM
OUTPUT CURRENT
RL = 5:
1
10
20
50
FREQUENCY (MHz)
40
30
RLOAD = 25:
OSC = OFF
IDC = 40 mA
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
100
200
300
400
500
600
RF (k:)
VS = 5V
RLOAD = 5:
0
10
20
30
40
50
60
70
80
TIME (ns)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
VS = 5V
RLOAD = 5:
VSTEP = 40 mA
VDC = 40 mA
0
10
20
30
40
50
60
70
80
RA (k:)
0
20
40
60
80
100
120
140
VS = 5V
IDC = 150 mA
RLOAD = 10:
f = 300 MHz
VS = 5V
IDC = 150 mA
RLOAD = 5:
f = 300 MHz
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
20
40
60
80
100
120
140
RA (k:)
VS = 5V
IDC = 150 mA
RLOAD = 10:
f = 300 MHz
VS = 5V
IDC = 150 mA
RLOAD = 5:
f = 300 MHz
LMH6525, LMH6526
www.ti.com
SNOSAF1B – JUNE 2005 – REVISED MARCH 2013
Typical Performance Characteristics
(TJ = 25°C, V
+ = ±5V, V= 0V; Unless Specified).
Oscillator Amplitude
Oscillator Amplitude
vs.
vs.
RA
RA
Figure 6.
Figure 7.
Oscillator Frequency
vs.
RF
Pulse Response
Figure 8.
Figure 9.
Noise
Headroom & Output Current
vs.
vs.
Frequency
Total Input Current
Figure 10.
Figure 11.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
11
Product Folder Links: LMH6525 LMH6526


Số phần tương tự - LMH6525

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH6525 NSC-LMH6525 Datasheet
905Kb / 15P
   Four-hannel Laser Diode Driver with Dual Output
LMH6525SPNOPB NSC-LMH6525SPNOPB Datasheet
905Kb / 15P
   Four-hannel Laser Diode Driver with Dual Output
LMH6525SPXNOPB NSC-LMH6525SPXNOPB Datasheet
905Kb / 15P
   Four-hannel Laser Diode Driver with Dual Output
More results

Mô tả tương tự - LMH6525

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH6525 NSC-LMH6525 Datasheet
905Kb / 15P
   Four-hannel Laser Diode Driver with Dual Output
LMH6533 NSC-LMH6533 Datasheet
262Kb / 11P
   Four - Channel Laser Diode Driver with Dual Output, LVDS Interface and HFM Oscillator
logo
Micrel Semiconductor
SY100EL1003 MICREL-SY100EL1003_06 Datasheet
78Kb / 7P
   LASER DIODE DRIVER WITH OUTPUT ENABLE
SY88822V MICREL-SY88822V Datasheet
63Kb / 5P
   LASER DIODE DRIVER WITH OUTPUT ENABLE
SY100EL1003 MICREL-SY100EL1003 Datasheet
92Kb / 6P
   LASER DIODE DRIVER WITH OUTPUT ENABLE
logo
Analog Devices
AD9665ACPZ-REEL7 AD-AD9665ACPZ-REEL7 Datasheet
447Kb / 17P
   4-Channel, LVDS, Dual-Output, Laser Diode Driver with Oscillator
Rev. E
AD9664 AD-AD9664 Datasheet
89Kb / 2P
   4-Channel LVDS Dual-Output Laser Diode Driver with Oscillator
Rev. SpA
logo
Micrel Semiconductor
SY88702 MICREL-SY88702 Datasheet
56Kb / 5P
   5V 622Mbps LASER DIODE DRIVER WITH OUTPUT ENABLE
SY88802 MICREL-SY88802 Datasheet
77Kb / 5P
   5V 155Mbps LASER DIODE DRIVER WITH OUTPUT ENABLE
logo
IC-Haus GmbH
IC-HT ICHAUS-IC-HT Datasheet
972Kb / 42P
   DUAL CW LASER DIODE DRIVER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com