công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH6401 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMH6401
Giải thích chi tiết về linh kiện  LMH6401 DC to 4.5 GHz, Fully-Differential, Digital Variable-Gain Amplifier
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMH6401 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LMH6401_16 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH6401_16 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH6401_16 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH6401_16 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH6401_16 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH6401_16 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LMH6401_16 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LMH6401_16 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LMH6401_16 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 48 page
background image
LMH6401
SBOS730A – APRIL 2015 – REVISED MAY 2015
www.ti.com
7.6 SPI Timing Requirements
(1)
At TA = 25°C, VS– = –2.5 V, VS+ = 2.5 V, VOCM = 0 V, RLOAD = 200-Ω differential (Ro(internal, diff) = 20 Ω), VO = 2 VPPD, and AV
= 26 dB, unless otherwise noted. Limits set by bench verification and simulation.
MIN
NOM
MAX
UNIT
fs_c
SCLK frequency
50
MHz
tPH
SCLK pulse duration, high
10
ns
tPL
SCLK pulse duration, low
10
ns
tSU
SDI setup
3
ns
tH
SDO hold
3
ns
tIZ
SDO tri-state
3
ns
tODZ
SDO driven to tri-state(2)
5
ns
tOZD
SDO tri-state to driven
3
ns
tOD
SDO output delay(2)
3
ns
tCSS
CS setup(3)
3
ns
tCSH
CS hold
3
ns
tIAG
Inter-access gap
20
ns
(1)
Ensured by design.
(2)
Reference to negative edge of SCLK.
(3)
Reference to positive edge of SCLK.
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMH6401


Số phần tương tự - LMH6401_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH6401 TI-LMH6401 Datasheet
2Mb / 48P
[Old version datasheet]   LMH6401 DC to 4.5 GHz, Fully-Differential, Digital Variable-Gain Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LMH6401_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH6401 TI-LMH6401 Datasheet
2Mb / 48P
[Old version datasheet]   LMH6401 DC to 4.5 GHz, Fully-Differential, Digital Variable-Gain Amplifier
LMH2832 TI1-LMH2832 Datasheet
1Mb / 46P
[Old version datasheet]   LMH2832 Fully Differential, Dual, 1.1-GHz, Digital Variable-Gain Amplifier
THS7530 TI-THS7530 Datasheet
200Kb / 16P
[Old version datasheet]   HIGH-SPEED, FULLY DIFFERENTIAL, CONTINUOUSLY VARIABLE GAIN AMPLIFIER
logo
National Semiconductor ...
THS7530 NSC-THS7530 Datasheet
899Kb / 24P
   HIGH-SPEED, FULLY DIFFERENTIAL, CONTINUOUSLY VARIABLE GAIN AMPLIFIER
logo
TriQuint Semiconductor
TQM8M9076 TRIQUINT-TQM8M9076_15 Datasheet
335Kb / 8P
   0.05 to 4 GHz Digital Variable Gain Amplifier
TQM8M9077 TRIQUINT-TQM8M9077_15 Datasheet
451Kb / 8P
   0.05 to 4 GHz Digital Variable Gain Amplifier
TQM8M9075 TRIQUINT-TQM8M9075 Datasheet
771Kb / 8P
   0.05?? GHz Digital Variable Gain Amplifier
logo
NXP Semiconductors
TDA9901 NXP-TDA9901 Datasheet
102Kb / 18P
   Wideband differential digital controlled variable gain amplifier
Rev. 04-14 August 2008
TDA9901 PHILIPS-TDA9901 Datasheet
90Kb / 20P
   Wideband differential digital controlled variable gain amplifier
1999 Oct 08
logo
STMicroelectronics
TS652 STMICROELECTRONICS-TS652 Datasheet
74Kb / 9P
   DIFFERENTIAL VARIABLE GAIN AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com