công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH2110 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMH2110
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-GHz Logarithmic RMS Power Detector with 45-dB Dynamic Range
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMH2110 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LMH2110_16 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LMH2110_16 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMH2110_16 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMH2110_16 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH2110_16 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH2110_16 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH2110_16 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH2110_16 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH2110_16 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 36 page
background image
OUT
GND
RFIN
VDD
A1
A2
B1
B2
C1
C2
GND
EN
LMH2110
www.ti.com
SNWS022D – JANUARY 2010 – REVISED JUNE 2015
5 Pin Configuration and Functions
YFQ Package
6-Bump DSBGA
Top View
Pin Functions
PIN
TYPE
DESCRIPTION
NUMBER
NAME
A1
VDD
Power Supply
Positive supply voltage.
A2
OUT
Output
Ground referenced detector output voltage.
B1
RFIN
Analog Input
RF input signal to the detector, internally terminated with 50
Ω.
B2
GND
Power Supply
Power Ground. May be left floating in case grounding is not feasible.
C1
GND
Power Supply
Power Ground.
The device is enabled for EN = High, and in shutdown mode for EN = Low. EN
C2
EN
Logic Input
must be < 2.5 V to have low IEN. For EN > 2.5 V, IEN increases slightly, while
device is still functional. Absolute maximum rating for EN = 3.6 V.
Copyright © 2010–2015, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LMH2110


Số phần tương tự - LMH2110_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH2110 NSC-LMH2110_1 Datasheet
1Mb / 6P
   evaluation board is designed to help the evaluation
logo
Texas Instruments
LMH2110 TI-LMH2110_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   LMH2110 8-GHz Logarithmic RMS Power Detector with 45-dB Dynamic Range
More results

Mô tả tương tự - LMH2110_16

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LMH2110 NSC-LMH2110 Datasheet
161Kb / 4P
   8 GHz Logarithmic RMS Power Detector with 45 dB Dynamic Range
logo
Texas Instruments
LMH2110 TI-LMH2110_15 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   LMH2110 8-GHz Logarithmic RMS Power Detector with 45-dB Dynamic Range
LMH2120 TI1-LMH2120 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   6 GHz Linear RMS Power Detector with 40 dB Dynamic Range
LMH2120 TI-LMH2120_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   LMH2120 6 GHz Linear RMS Power Detector with 40 dB Dynamic Range
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC662LP3 HITTITE-HMC662LP3_09 Datasheet
317Kb / 8P
   54 dB, LOGARITHMIC DETECTOR, 8 - 30 GHz
logo
Linear Technology
LT5581 LINER-LT5581_15 Datasheet
513Kb / 18P
   6GHz RMS Power Detector with 40dB Dynamic Range
LT5581 LINER-LT5581 Datasheet
495Kb / 16P
   6GHz RMS Power Detector with 40dB Dynamic Range
logo
Hittite Microwave Corpo...
HMC662LP3E HITTITE-HMC662LP3E Datasheet
317Kb / 8P
   54 dB, LOGARITHMIC DETECTOR, 8 - 30 GHz
HMC662LP3E HITTITE-HMC662LP3E_10 Datasheet
777Kb / 8P
   54 dB, LOGARITHMIC DETECTOR, 8 - 30 GHz
logo
Analog Devices
LTC5597 AD-LTC5597 Datasheet
2Mb / 22P
   100MHz to 70GHz Linear-in-dB RMS Power Detector with 35dB Dynamic Range
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com