công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LMH0366 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LMH0366
Giải thích chi tiết về linh kiện  3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LMH0366 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LMH0366_13 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LMH0366_13 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LMH0366_13 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LMH0366_13 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LMH0366_13 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LMH0366_13 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LMH0366_13 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LMH0366_13 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LMH0366_13 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 38 page
background image
1
4
3
2
LMH0366
(top view)
18
15
16
17
10
7
8
9
21
24
23
22
5
6
12
11
13
14
19
20
DAP = VEE
SDI
SDI
BYPASS
MUTE
RATE1
ENABLE
SDO1
SDO1
SDO0
SDO0
VCC
SD/HD
SDI
FR4 EQ
Clock and
Data
Recovery
SDO1
SDO1
Output
Select
Eye
Monitor
Control
Logic
SPI Interface
SDO0
Bypassed Data
Bypassed Data
Control Pins
SDO0
Output
Select
Reclocked Data
LMH0366
SNAS585D – APRIL 2012 – REVISED APRIL 2013
www.ti.com
Block Diagram
Connection Diagram
Figure 1. Pin Mode (non-SPI) / SPI_EN = GND
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2012–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LMH0366


Số phần tương tự - LMH0366_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH0366 TI1-LMH0366 Datasheet
137Kb / 5P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor
More results

Mô tả tương tự - LMH0366_13

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LMH0366 TI1-LMH0366 Datasheet
137Kb / 5P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor
LMH0376 TI1-LMH0376 Datasheet
141Kb / 5P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor and 4:1 Input Mux
LMH0376 TI-LMH0376_13 Datasheet
295Kb / 36P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker with Integrated Eye Monitor and 4:1 Input Mux
LMH0336 TI1-LMH0336 Datasheet
136Kb / 5P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Low Power Reclocker
LMH0318 TI1-LMH0318_15 Datasheet
1Mb / 57P
[Old version datasheet]   LMH0318 3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Integrated Cable Driver
logo
National Semiconductor ...
LMH0346 NSC-LMH0346_08 Datasheet
310Kb / 14P
   3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs
LMH0346 NSC-LMH0346_09 Datasheet
374Kb / 16P
   3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs
logo
Texas Instruments
LMH0346 TI1-LMH0346_14 Datasheet
882Kb / 24P
[Old version datasheet]   3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs
logo
National Semiconductor ...
LMH0346_0808 NSC-LMH0346_0808 Datasheet
337Kb / 16P
   3 Gbps HD/SD SDI Reclocker with Dual Differential Outputs
logo
Semtech Corporation
GS1675 SEMTECH-GS1675 Datasheet
1Mb / 37P
   SD/HD SDI Reclocker
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com