công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS12-SMB bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

tên linh kiện SS12-SMB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Schottky rectifier
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YFWDIODE [DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD]
Trang chủ  http://www.yfwdiode.com/
Logo YFWDIODE - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

SS12-SMB bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD

  SS12-SMB Datasheet HTML 1Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD SS12-SMB Datasheet HTML 2Page - DONGGUAN YOU FENG WEI ELECTRONICS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
l SS12
SS13
SS14
SS15
SS16
SS18
SS110
SK12~SK110(SS12~SS110) SMB
Schottky rectifier
Major Ratings and Characteristics
Features
Low profile package
Ideal for automated placement
Ultrafast reverse recovery time
Low power losses, high efficiency
Low forward voltage drop
High surge capability
High temperature soldering
260
/10 seconds at terminals
Component in accordance to
RoHS 2002/95/1 and WEEE 2002/96/EC
Mechanical Date
Case: JEDEC DO-214AA molded plastic
body over passivated chip
Terminals: Solder plated, solderable per
J-STD-002B and JESD22-B102D
Polarity: Laser band denotes cathode end
Maximum Ratings & Thermal Characteristics & Electrical Characteristics
(TA = 25 °C unless otherwise noted)
Symbol SK12
SK13
SK14
SK15
SK16
SK18
SK110
UNIT
VRRM
20
30
40
50
60
80
100
V
VRMS
14
21
28
35
42
56
70
V
VDC
20
30
40
50
60
80
100
V
IF(AV)
A
IFSM
A
VF
0.50
V
IR
mA
R JL
/ W
TJ, TSTG
Operating junction and storage temperature range
– 65 to +125
Maximum DC reverse current
TA = 25
at Rated DC blocking voltage
TA = 100
0.5
5
Thermal resistance from junction to Lead
30
Peak forward surge current 8.3 ms single half sine-
wave superimposed on rated load
40
Maximum instantaneous forward voltage at 1.0A
0.55
0.70
0.85
Maximum RMS voltage
Maximum DC blocking voltage
Maximum average forward rectified current
1
Tj max.
125°C
Maximum repetitive peak reverse voltage
IFSM
40 A
VF
0.50V,0.55 V , 0.70 V, 0.85V
IF(AV)
1.0 A
VRRM
20 V to 100 V
www.yfwdiode.com


Số phần tương tự - SS12-SMB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
SS12-SMA YFWDIODE-SS12-SMA Datasheet
293Kb / 2P
   Schottky rectifier
logo
Dongguan City Niuhang E...
SS12-SMAW-NH-E-OK NIUHANG-SS12-SMAW-NH-E-OK Datasheet
15Mb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SS12-SMB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com