công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM96550 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM96550
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrasound Transmit Pulser
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM96550 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  LM96550 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM96550 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM96550 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM96550 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM96550 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM96550 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM96550 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM96550 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM96550 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
VDD
NIN n
PIN n
VPP
VPF
VDN
Input
Buffer
VNN
HVGND
AGND
Level
Shifter
VLL
EN
OTP
Temp
Sensor
Buffer
Buffer
Level
Shifter
Down
Vout n
MOD
VSUB
VNF
Active
Damper
Level
Shifter
Up
LM96550
SNAS504F – AUGUST 2010 – REVISED MAY 2013
www.ti.com
BLOCK DIAGRAM
Typical Application
Figure 1. 8-Channel Transmit/Receive Chipset
2
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2010–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM96550


Số phần tương tự - LM96550

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM96550 TI1-LM96550 Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   LM96550 Ultrasound Transmit Pulser
LM96550SQ TI1-LM96550SQ Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   LM96550 Ultrasound Transmit Pulser
LM96550SQE TI1-LM96550SQE Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   LM96550 Ultrasound Transmit Pulser
LM96550SQX TI1-LM96550SQX Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   LM96550 Ultrasound Transmit Pulser
More results

Mô tả tương tự - LM96550

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM96551 TI1-LM96551 Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit Pulser
LM96551 TI1-LM96551_16 Datasheet
1Mb / 17P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit Pulser
LM96550 TI1-LM96550 Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   LM96550 Ultrasound Transmit Pulser
logo
STMicroelectronics
AN3240 STMICROELECTRONICS-AN3240 Datasheet
1Mb / 32P
   Ultrasound HV pulser demonstration board
logo
Texas Instruments
LM96530 TI1-LM96530_14 Datasheet
901Kb / 18P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit/Receive Switch
LM96530 TI1-LM96530_15 Datasheet
900Kb / 18P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit/Receive Switch
logo
Supertex, Inc
HV739 SUTEX-HV739 Datasheet
640Kb / 7P
   High Speed 짹100V 3.0A Ultrasound Pulser
logo
Texas Instruments
LM96570 TI1-LM96570_13 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   Ultrasound Configurable Transmit Beamformer
LM96530 TI1-LM96530 Datasheet
391Kb / 16P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit/Receive Switch
LM96570 TI1-LM96570 Datasheet
622Kb / 32P
[Old version datasheet]   LM96570 Ultrasound Configurable Transmit Beamformer
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com