công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM96530 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM96530
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrasound Transmit/Receive Switch
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM96530 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Texas Instruments

  LM96530_15 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM96530_15 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM96530_15 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM96530_15 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM96530_15 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM96530_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM96530_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM96530_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM96530_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 18 page
background image
16
OUT0
AGND
OUT1
AGND
OUT2
AGND
OUT3
AGND
OUT4
AGND
OUT5
AGND
OUT6
AGND
OUT7
IN0
HVGND
IN1
HVGND
IN2
HVGND
IN3
HVGND
IN4
HVGND
IN5
HVGND
IN6
HVGND
IN7
0: VSUB
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
LM96530
WQFN
LM96530
www.ti.com
SNAS499F – AUGUST 2010 – REVISED MAY 2013
Pin Diagram
Figure 3. WQFN Package
See Package Number NKA0060A
PIN DESCRIPTIONS
Pin No.
Name
Type
Function and Connection
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
INn
Input
High-voltage input
15
n=0,...,7
45, 43, 41, 39, 37,
OUTn
Output
Low-voltage output
35, 33, 31
n=0,...
External resistor to AGND. Used to set internal current sources.
RREF = 6.25 kΩ → IS = 8mA;
25
RREF
Output
RREF = 12.5 kΩ → IS = 4mA;
RREF = 25 kΩ → IS = 2mA;
RREF = 50 kΩ → IS = 1mA
1 = Switch all channels OFF
59
SW_OFF
Input
0 = Use SPI™ to control switch
Copyright © 2010–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
3
Product Folder Links: LM96530


Số phần tương tự - LM96530_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM96530 TI1-LM96530_14 Datasheet
901Kb / 18P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit/Receive Switch
More results

Mô tả tương tự - LM96530_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM96530 TI1-LM96530_14 Datasheet
901Kb / 18P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit/Receive Switch
LM96530 TI1-LM96530 Datasheet
391Kb / 16P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit/Receive Switch
logo
RF Micro Devices
RF2436 RFMD-RF2436 Datasheet
42Kb / 6P
   TRANSMIT/RECEIVE SWITCH
RF2436 RFMD-RF2436_06 Datasheet
65Kb / 6P
   TRANSMIT/RECEIVE SWITCH
RF2436 RFMD-RF2436_1 Datasheet
144Kb / 6P
   TRANSMIT/RECEIVE SWITCH
logo
Texas Instruments
LM96551 TI1-LM96551_16 Datasheet
1Mb / 17P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit Pulser
LM96551 TI1-LM96551 Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit Pulser
LM96550 TI1-LM96550_14 Datasheet
416Kb / 15P
[Old version datasheet]   Ultrasound Transmit Pulser
LM96570 TI1-LM96570_13 Datasheet
1Mb / 33P
[Old version datasheet]   Ultrasound Configurable Transmit Beamformer
LM96550 TI1-LM96550 Datasheet
1Mb / 14P
[Old version datasheet]   LM96550 Ultrasound Transmit Pulser
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com