công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

743W0003 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Qualtek Electronics Corporation

tên linh kiện 743W0003
Giải thích chi tiết về linh kiện  Qualtek Electronics Corp
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  QUALTEK [Qualtek Electronics Corporation]
Trang chủ  http://www.qualtekusa.com
Logo QUALTEK - Qualtek Electronics Corporation

743W0003 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Qualtek Electronics Corporation

  743W0003 Datasheet HTML 1Page - Qualtek Electronics Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Qualtek Electronics Corp.
PPC DIVISION
Part Number:
743W-00/03
Description:
AC RECEPTACLE
Tolerance
+/-
(mm)
Dim
range
(mm)
0-1
1-6
6-18
18-50
50-120
120-250
250-500
0.15
0.20
0.30
0.50
0.70
0.90
1.20
Drawn / Date
Checked / Date
Approved / Date
B.Zhang
10-27-03
10-27-03
JJH / 10-27-03
UNIT: mm
REV. D
CONTROLLED
NOTES:
STANDARD: IEC 60320-1
RATING:
UL, cUL: 20A/250V AC
VDE: 16A/250V AC
APPROVALS: UL,cUL,VDE
UL FILE: E139605
IEC 60320 C19
RoHS COMPLIANT
APPROVED
DATE
DESCRIPTION
REV.
REVISION
B
C
D
RoHS Compliancy
Updated Approvals
Added UL File Number to Notes
06-01-06
04-27-09
01-12-10
DP
LY
LY
THESE DRAWINGS ARE THE PROPERTY OF QUALTEK
ELECTRONICS AND NOT TO BE REPRODUCED FOR
OR COMMUNICATED TO A THIRD PARTY WITHOUT
THE EXPRESS WRITTEN PERMISSION OF AN OFFICER
OF QUALTEK ELECTRONICS.
28 ±
7 ±
6 ±
0.5
0
13 ± 0.2
34.5 ±
54
37.8 ±
45 ± 0.1
PANEL CUTOUT
23
45
37.5
0
0.5
0.5
0
0.2
0
0.5
0
45
R7.5
R4
R3.5
Ø3.5
Ø6
27.3
7.44
15.16
R1.75
R2


Số phần tương tự - 743W0003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Qualtek Electronics Cor...
743W0002 QUALTEK-743W0002 Datasheet
410Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
More results

Mô tả tương tự - 743W0003

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Qualtek Electronics Cor...
710W0003 QUALTEK-710W0003 Datasheet
383Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
849-06002 QUALTEK-849-06002 Datasheet
525Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
851-10009 QUALTEK-851-10009 Datasheet
257Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
858-06014 QUALTEK-858-06014 Datasheet
264Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
882-06013 QUALTEK-882-06013 Datasheet
309Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
738WX201 QUALTEK-738WX201 Datasheet
323Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
738WX203 QUALTEK-738WX203 Datasheet
388Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
739WX240 QUALTEK-739WX240 Datasheet
421Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
744W0001 QUALTEK-744W0001 Datasheet
340Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
701W1526 QUALTEK-701W1526 Datasheet
375Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
719W0004 QUALTEK-719W0004 Datasheet
420Kb / 1P
   Qualtek Electronics Corp
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com