công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM117 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM117
Giải thích chi tiết về linh kiện  Wide Temperature Three-Pin Adjustable Regulator
Download  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM117 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  LM117 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments LM117 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments LM117 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM117 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM117 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM117 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM117 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM117 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM117 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 48 page
background image
LM117, LM317-N
SNVS774P – MAY 2004 – REVISED OCTOBER 2015
www.ti.com
KTT Surface-Mount Package
DCY Surface-Mount Package
3-Pin DDPAK/TO-263
4-Pin SOT-223
Top View
Top View
NDP Surface-Mount Package
NDE Plastic Package
3-Pin TO-252
3-Pin TO-220
Front View
Front View
Pin Functions
PIN
I/O
DESCRIPTION
NAME
TO-263
TO-220
SOT-223
TO-252
ADJ
1
1
1
1
Adjust pin
VOUT
2, TAB
2, TAB
2, 4
2, TAB
O
Output voltage pin for the regulator
VIN
3
3
3
3
I
Input voltage pin for the regulator
4
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2004–2015, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM117 LM317-N


Số phần tương tự - LM117

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM117 NSC-LM117 Datasheet
645Kb / 25P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
STMicroelectronics
LM117 STMICROELECTRONICS-LM117 Datasheet
99Kb / 11P
   1.2V TO 37V VOLTAGE REGULATOR
logo
Seme LAB
LM117 SEME-LAB-LM117 Datasheet
42Kb / 4P
   1.5 AMP POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR FOR HI-REL APPLICATIONS
logo
STMicroelectronics
LM117 STMICROELECTRONICS-LM117 Datasheet
1,023Kb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
logo
National Semiconductor ...
LM117 NSC-LM117 Datasheet
1,013Kb / 28P
   3-Terminal Adjustable Regulator
More results

Mô tả tương tự - LM117

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM317-N-MIL TI1-LM317-N-MIL Datasheet
4Mb / 39P
[Old version datasheet]   Wide Temperature Three-Pin Adjustable Regulator
LM117 TI-LM117_V01 Datasheet
5Mb / 51P
[Old version datasheet]   LM117, LM317-N Wide Temperature Three-Pin Adjustable Regulator
logo
Skyworks Solutions Inc.
AAT2503 SKYWORKS-AAT2503 Datasheet
1Mb / 22P
   Adjustable Three-Channel Regulator
AAT2504 SKYWORKS-AAT2504 Datasheet
1Mb / 21P
   Adjustable Three-Channel Regulator
logo
Guangdong Kexin Industr...
LM317LF KEXIN-LM317LF Datasheet
1Mb / 4P
   Three-Terminal Adjustable Regulator
logo
Estek Electronics Co. L...
ET431 ESTEK-ET431 Datasheet
197Kb / 3P
   three-terminal adjustable regulator
logo
Guangdong Kexin Industr...
LM317LFR KEXIN-LM317LFR Datasheet
1Mb / 4P
   Three-Terminal Adjustable Regulator
logo
ON Semiconductor
LM337 ONSEMI-LM337 Datasheet
172Kb / 8P
   THREE-TERMINAL ADJUSTABLE NEGATIVE VOLTAGE REGULATOR
1996 Rev 1
logo
Texas Instruments
LM117HV TI1-LM117HV_16 Datasheet
2Mb / 28P
[Old version datasheet]   High Voltage Three-Terminal Adjustable Regulator
logo
National Semiconductor ...
MDLM117-H NSC-MDLM117-H Datasheet
58Kb / 7P
   POSITIVE THREE TERMINAL ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com