công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT1073NSR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ACT1073NSR
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-BIT BUS-TERMINATION ARRAY WITH BUS-HOLD FUNCTION
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ACT1073NSR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74ACT1073NSR Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE BOARD LAYOUT
(9.3)
0.07 MAX
ALL AROUND
0.07 MIN
ALL AROUND
20X (2)
20X (0.6)
18X (1.27)
(R
)
TYP
0.05
4220724/A 05/2016
SOIC - 2.65 mm max height
DW0020A
SOIC
SYMM
SYMM
LAND PATTERN EXAMPLE
SCALE:6X
1
10
11
20
NOTES: (continued)
6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.
METAL
SOLDER MASK
OPENING
NON SOLDER MASK
DEFINED
SOLDER MASK DETAILS
SOLDER MASK
OPENING
METAL UNDER
SOLDER MASK
SOLDER MASK
DEFINED


Số phần tương tự - SN74ACT1073NSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT1073NSR TI-SN74ACT1073NSR Datasheet
228Kb / 9P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS-TERMINATION ARRAY WITH BUS-HOLD FUNCTION
SN74ACT1073NSRE4 TI-SN74ACT1073NSRE4 Datasheet
228Kb / 9P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS-TERMINATION ARRAY WITH BUS-HOLD FUNCTION
More results

Mô tả tương tự - SN74ACT1073NSR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT1073 TI-SN74ACT1073 Datasheet
228Kb / 9P
[Old version datasheet]   16-BIT BUS-TERMINATION ARRAY WITH BUS-HOLD FUNCTION
SN74ACT1071 TI1-SN74ACT1071_14 Datasheet
488Kb / 11P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-TERMINATION ARRAY WITH BUS-HOLD FUNCTION
SN74ACT1071 TI-SN74ACT1071 Datasheet
58Kb / 5P
[Old version datasheet]   10-BIT BUS-TERMINATION ARRAY WITH BUS-HOLD FUNCTION
SN74S1053 TI1-SN74S1053_V01 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY
REVISED AUGUST 1997
SN74S1052 TI-SN74S1052 Datasheet
247Kb / 7P
[Old version datasheet]   16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY
SN74S1053DBR TI-SN74S1053DBR Datasheet
993Kb / 18P
[Old version datasheet]   16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY
SN74S1053NSR TI1-SN74S1053NSR Datasheet
993Kb / 18P
[Old version datasheet]   16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY
SN74S1053 TI-SN74S1053 Datasheet
91Kb / 7P
[Old version datasheet]   16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE BUS-TERMINATION ARRAY
SN74CBTH16211 TI-SN74CBTH16211 Datasheet
171Kb / 9P
[Old version datasheet]   24-BIT FET BUS SWITCH WITH BUS HOLD
SN74F1016 TI-SN74F1016 Datasheet
84Kb / 5P
[Old version datasheet]   16-BIT SCHOTTKY BARRIER DIODE R-C BUS-TERMINATION ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com