công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM53603AQPWPRQ1 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM53603AQPWPRQ1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Step-Down Converters
Download  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM53603AQPWPRQ1 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM53603AQPWPRQ1 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 40 page
background image
8
LM53602-Q1, LM53603-Q1
SNVSA42B – JUNE 2015 – REVISED MAY 2016
www.ti.com
Product Folder Links: LM53602-Q1 LM53603-Q1
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2015–2016, Texas Instruments Incorporated
(1)
This is the time from the rising edge of EN to the time that the soft-start ramp begins.
7.7 Timing Requirements
Limits apply to the recommended operating junction temperature range of –40°C to 150°C, unless otherwise noted. Minimum
and maximum limits are verified through test, design, or statistical correlation. Typical values represent the most likely
parametric norm at TJ = 25°C, and are provided for reference purposes only. Unless otherwise stated the following conditions
apply: VIN = 13.5 V.
MIN
NOM
MAX
UNIT
TON
Minimum switch on-time, VIN = 20 V
50
80
ns
TOFF
Minimum switch off-time, VIN = 3.8 V
125
200
ns
TRESET-act
Delay time to RESET high signal
2
3
4
ms
TRESET-filter
Glitch filter time for RESET function
12
25
45
µs
TSS
Soft-start time
1
2
3
ms
TEN
Turn-on delay, CVCC = 1 µF, Tj=25 °C
(1)
0.7
0.8
ms
TW
Short circuit wait time. ("Hiccup" time)
5.5
ms


Số phần tương tự - LM53603AQPWPRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM53603AMPWPR TI1-LM53603AMPWPR Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   3.5 V to 36 V Wide-VIN Synchronous 2.1 MHz Step-Down Converters
LM53603AMPWPT TI1-LM53603AMPWPT Datasheet
1Mb / 40P
[Old version datasheet]   3.5 V to 36 V Wide-VIN Synchronous 2.1 MHz Step-Down Converters
More results

Mô tả tương tự - LM53603AQPWPRQ1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
TPS62170 TI1-TPS62170_15 Datasheet
1Mb / 34P
[Old version datasheet]   Step-Down Converters
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20002 MAXIM-MAX20002 Datasheet
550Kb / 18P
   Integrated Step-Down Converters
Rev 1; 5/14
logo
Microsemi Corporation
LX13088A MICROSEMI-LX13088A Datasheet
412Kb / 12P
   Dual 1A Step-Down Converters
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX20021 MAXIM-MAX20021 Datasheet
2Mb / 16P
   Step-Down DC-DC Converters
Rev 2; 12/13
logo
Microsemi Corporation
LX13088 MICROSEMI-LX13088 Datasheet
428Kb / 12P
   Dual 1A Step-Down Converters
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX15062 MAXIM-MAX15062 Datasheet
1Mb / 23P
   Step-Down DC-DC Converters
Rev 1; 10/13
MAX20028 MAXIM-MAX20028 Datasheet
1Mb / 24P
   Step-Down Controller with Dual 2.1MHz Step-Down DC-DC Converters
Rev 6; 3/20
MAX20010C MAXIM-MAX20010C Datasheet
803Kb / 23P
   Automotive Single 6A Step-Down Converters
Rev 6; 2/20
MAX16993 MAXIM-MAX16993 Datasheet
1Mb / 25P
   Step-Down Controller with Dual 2.1MHz Step-Down DC-DC Converters
Rev 0; 5/13
MAX16993 MAXIM-MAX16993_V01 Datasheet
1Mb / 24P
   Step-Down Controller with Dual 2.1MHz Step-Down DC-DC Converters
2016
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com