công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMB10J7.5A bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện SMB10J7.5A
Giải thích chi tiết về linh kiện  SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

SMB10J7.5A bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  SMB10J7.5A Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMB10J7.5A Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD SMB10J7.5A Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3 of 3
RATINGS AND CHARACTERISTICS CURVES(TA = 25 °C unless otherwise noted)
Figure 1. Peak Pulse Power Rating Curve
Figure 2. Pulse Power or Current vs. Initial Junction Temperature
SMB8J5.0C -
SMB8J40CA
SMB10J5.0 -
SMB10J40A
0.1
1
10
100
0.2 x 0.2" (5.0 x 5.0 mm)
Copper Pad Areas
0.1 µs
1.0 µs
10 µs
100 µs
1.0 ms
10 ms
td - Pulse Width (s)
0
25
50
75
100
100
75
50
25
0
125
150
175
200
TJ - Initial Temperature (°C)
Figure 3. Pulse Waveform
Figure 4. Typical Junction Capacitance
0
50
100
150
t
d
0
1.0
2.0
3.0
4.0
t - Time (ms)
t
r = 10 µs
Peak Value
I
PPM
Half Value -
I
PPM
I
PP
2
10/1000 µs Waveform
as defined by R.E.A.
T
J = 25 °C
Pulse Width (t
d)
is defined as the Point
where the Peak Current
decays to 50 % of I
PPM
10
100
1000
10 000
10
1
Bi-Directional
100
200
T
J = 25 °C
f = 1.0 MHz
V
sig = 50 mVp-p
Measured at
Zero Bias
V
R, Measured at
Stand-Off
Voltage V
WM
VWM - Reverse Stand-Off Voltage (V)
Figure 5. Typical Transient Thermal Impedance
1.0
10
100
0.01
0.1
10
1
100
1000
tp - Pulse Duration (s)
Figure 6. Maximum Non-Repetitive Forward Surge Current
10
200
100
100
1
10
Number of Cycles at 60 Hz
8.3 ms Single Half Sine-Wave
Uni-Directional Only
www.sunmate.tw


Số phần tương tự - SMB10J7.5A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SMB10J7.5A VISHAY-SMB10J7.5A Datasheet
118Kb / 6P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB® Transient Voltage Suppressors
Revision: 22-Oct-08
SMB10J7.5A VISHAY-SMB10J7.5A Datasheet
97Kb / 6P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 12-Nov-12
SMB10J7.5A VISHAY-SMB10J7.5A Datasheet
97Kb / 6P
   High Power Density Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 12-Nov-12
logo
Anova Technologies CO.,...
SMB10J7.5A ANOVA-SMB10J7.5A Datasheet
251Kb / 3P
   Surface Mount Transient Voltage Suppressors
logo
Shanghai Yint Electroni...
SMB10J7.5A YINT-SMB10J7.5A Datasheet
632Kb / 4P
   Transient Voltage Suppression Diodes
More results

Mô tả tương tự - SMB10J7.5A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMAJ70CA SUNMATE-SMAJ70CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ75CA SUNMATE-SMAJ75CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ250CA SUNMATE-SMAJ250CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ400CA SUNMATE-SMAJ400CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ130CA SUNMATE-SMAFJ130CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ210A SUNMATE-SMAFJ210A Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ250A SUNMATE-SMAFJ250A Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ250CA SUNMATE-SMAFJ250CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAFJ350CA SUNMATE-SMAFJ350CA Datasheet
666Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
SMAJ10CA SUNMATE-SMAJ10CA Datasheet
787Kb / 5P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLAGE SUPPESSOR DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com