công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZW50-78 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

tên linh kiện BZW50-78
Giải thích chi tiết về linh kiện  AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNMATE [SUNMATE electronic Co., LTD]
Trang chủ  http://www.sunmate.tw/
Logo SUNMATE - SUNMATE electronic Co., LTD

BZW50-78 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - SUNMATE electronic Co., LTD

  BZW50-78 Datasheet HTML 1Page - SUNMATE electronic Co., LTD BZW50-78 Datasheet HTML 2Page - SUNMATE electronic Co., LTD BZW50-78 Datasheet HTML 3Page - SUNMATE electronic Co., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
3 of 3
1
10
100
200
100
1000
10,000
100,000
V
, REVERSE STANDOFF VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Junction Capacitance
RWM
T = 25 C
j
°
Measured at
Zero Bias
Stand-Off
Voltage V
R
Measured at
0.1
1.0
10
100
1000
10,000
1.0
10
100
1000
T PULSE WIDTH ( s)
Fig. 3 Pulse Derating Curve
P,
µ
L = 9.5 mm
20x20x1mmCu
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0
2.0
4.0
6.0
8.0
T , LEAD TEMPERATURE ( C)
Fig. 5 Steady State Power Derating
L
°
Single Phase
Half-Wave 60Hz
Resistive or
Inductive Load
10 X 1000 Waveform
as defind by REA
025
50
75
100
125
150
175
200
100
75
50
25
0
T , AMBIENT TEMPERATURE ( C)
Fig. 4 Pulse Derating Curve
A
°
01
2
3
100
50
0
t = 10 s
r
µ
Peak Value I
pp
Half Value I /2
pp
10 X 1000 Waveform
as defined by R.E.A.
t
p
t, TIME (ms)
Fig. 1 Pulse Waveform
www.sunmate.tw


Số phần tương tự - BZW50-78

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
78Kb / 5P
   TRANSILTM
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZW50-10 EIC-BZW50-10 Datasheet
47Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
STMicroelectronics
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
173Kb / 5P
   TRANSILTM
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
124Kb / 8P
   Transil, transient voltage surge suppressor (TVS)
BZW50-10 STMICROELECTRONICS-BZW50-10 Datasheet
124Kb / 8P
   Transil?? transient voltage surge suppressor (TVS)
More results

Mô tả tương tự - BZW50-78

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SUNMATE electronic Co.,...
5KP190A SUNMATE-5KP190A Datasheet
800Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
P4KE6.8A SUNMATE-P4KE6.8A_V01 Datasheet
1Mb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6302A SUNMATE-1N6302A Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
30KPA28A SUNMATE-30KPA28A Datasheet
524Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6303 SUNMATE-1N6303 Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6303A SUNMATE-1N6303A Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6302 SUNMATE-1N6302 Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
5KP5.0A SUNMATE-5KP5.0A_15 Datasheet
940Kb / 5P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
1N6267 SUNMATE-1N6267_15 Datasheet
745Kb / 4P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS DIODE
3KE180A SUNMATE-3KE180A Datasheet
427Kb / 3P
   AXIAL LEADED TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com