công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4938 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM4938
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Power Amplifier Series Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control and Selectable Gain
Download  34 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4938 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM4938 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4938 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4938 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4938 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4938 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4938 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM4938 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM4938 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM4938 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 34 page
background image
LM4938
SNAS245B – FEBRUARY 2005 – REVISED MAY 2013
www.ti.com
Typical Performance Characteristics (continued)
THD+N vs Frequency
THD+N vs Frequency
VDD = 5V, RL = 4Ω, PO = 600mW
VDD = 5V, RL = 32Ω, PO = 70mW, SE
Figure 16.
Figure 17.
Frequency Response
Frequency Response
VDD = 3V, RL = 4Ω, PO = 1.8W
VDD = 3V, RL = 8Ω, PO = 570mW
Figure 18.
Figure 19.
Frequency Response
Frequency Response
VDD = 3V, RL = 32Ω, PO = 30mW, SE
VDD = 5V, RL = 3Ω, PO = 1.8W
Figure 20.
Figure 21.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM4938


Số phần tương tự - LM4938

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4938 NSC-LM4938 Datasheet
1Mb / 26P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control and Selectable Gain
LM4938MH NSC-LM4938MH Datasheet
1Mb / 26P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control and Selectable Gain
More results

Mô tả tương tự - LM4938

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4835 NSC-LM4835 Datasheet
648Kb / 16P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control and Selectable Gain
LM4838 NSC-LM4838 Datasheet
2Mb / 36P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control and Selectable Gain
LM4938 NSC-LM4938 Datasheet
1Mb / 26P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control and Selectable Gain
logo
Texas Instruments
LM4838 TI-LM4838_15 Datasheet
10Mb / 44P
[Old version datasheet]   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control and Selectable Gain
logo
Global Mixed-mode Techn...
G1438 GMT-G1438 Datasheet
91Kb / 1P
   2W Stereo Audio Amplifier with DC Volume Control and Selectable Gain
logo
National Semiconductor ...
LM4843 NSC-LM4843 Datasheet
597Kb / 19P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control
logo
Anpec Electronics Corop...
APA4838 ANPEC-APA4838 Datasheet
244Kb / 29P
   Stereo 2.8W Audio Power Amplifier with DC Volume Control and Selectable Gain
APA4835 ANPEC-APA4835 Datasheet
214Kb / 22P
   Stereo 2.8W Audio Power Amplifier with DC Volume Control and Selectable Gain
logo
Texas Instruments
LM4936 TI1-LM4936 Datasheet
2Mb / 37P
[Old version datasheet]   Boomer??Audio Power Amplifier Series Stereo 2W Audio Power Amplifiers with Volume Control and Selectable Control Interface (SPI or I2C)
logo
National Semiconductor ...
LM4849 NSC-LM4849 Datasheet
690Kb / 19P
   Stereo 2W Audio Power Amplifiers with DC Volume Control and Input Mux
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com