công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM43603PWPT bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM43603PWPT
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM43603 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM43603PWPT bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button LM43603PWPT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM43603PWPT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM43603PWPT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM43603PWPT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM43603PWPT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM43603PWPT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM43603PWPT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM43603PWPT Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM43603PWPT Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 50 page
background image
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
VIN (V)
0.01A
0.1A
0.5A
1A
1.5A
2A
2.5A
C007
10.8
11.0
11.2
11.4
11.6
11.8
12.0
12.2
12.0
12.5
13.0
13.5
14.0
14.5
VIN (V)
0.1A
0.5A
1A
1.5A
2A
2.5A
3A
C007
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00
VIN (V)
0.1A
0.5A
1A
1.5A
2A
2.5A
C007
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.00 5.20 5.40 5.60 5.80 6.00 6.20 6.40 6.60 6.80 7.00
VIN (V)
0.1A
0.5A
1A
1.5A
2A
2.5A
C007
2.9
3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5
3.7
3.9
4.1
4.3
4.5
VIN (V)
0.1A
0.5A
1A
1.5A
2A
2.5A
C007
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
5.0
5.2
5.4
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
VIN (V)
0.1A
0.5A
1A
1.5A
2A
2.5A
C007
LM43603
SNVSA09B – APRIL 2014 – REVISED SEPTEMBER 2014
www.ti.com
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, VIN = 12 V, VOUT = 3.3 V, FS = 500 kHz, L = 6.8 µH, COUT = 120 µF, CFF = 100 pF. Please refer to
Application Performance Curves for Bill of materials for other VOUT and FS combinations.
VOUT = 3.3V
FS = 500 kHz
VOUT = 5V
FS = 200 kHz
Figure 13. Dropout Curve
Figure 14. Dropout Curve
VOUT = 5V
FS = 500 kHz
VOUT = 5V
FS = 1 MHz
Figure 15. Dropout Curve
Figure 16. Dropout Curve
VOUT = 5V
FS = 2.2 MHz
VOUT = 12V
FS = 500 kHz
Figure 17. Dropout Curve
Figure 18. Dropout Curve
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: LM43603


Số phần tương tự - LM43603PWPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEXAS ADVANCED OPTOELEC...
LM43603PWPEVM TAOS-LM43603PWPEVM Datasheet
925Kb / 16P
   LM43603EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation
More results

Mô tả tương tự - LM43603PWPT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM43603 TI-LM43603_15 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LM43603 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI-LM43603-Q1_15 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LM43603-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43602 TI1-LM43602 Datasheet
1Mb / 44P
[Old version datasheet]   LM43602 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 2-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43601 TI-LM43601_15 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM43601 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43602 TI-LM43602_15 Datasheet
1Mb / 44P
[Old version datasheet]   LM43602 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 2-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43601 TI1-LM43601_16 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM43601 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43602-Q1 TI-LM43602-Q1_15 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   LM43602-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 2-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI1-LM43603-Q1 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43601-Q1 TI1-LM43601-Q1_16 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM43601-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI1-LM43603-Q1_17 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com