công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM43603PWPR bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM43603PWPR
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM43603 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
Download  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM43603PWPR bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM43603PWPR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM43603PWPR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM43603PWPR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM43603PWPR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM43603PWPR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM43603PWPR Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM43603PWPR Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM43603PWPR Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM43603PWPR Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 50 page
background image
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12.0
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
0.001
0.01
0.1
1
Current (A)
24VIN
36VIN
C050
4.75
4.80
4.85
4.90
4.95
5.00
5.05
5.10
5.15
5.20
5.25
0.001
0.01
0.1
1
Current (A)
12VIN
16VIN
C006
4.75
4.80
4.85
4.90
4.95
5.00
5.05
5.10
5.15
5.20
5.25
0.001
0.01
0.1
1
Current (A)
8VIN
12VIN
24VIN
C004
4.75
4.80
4.85
4.90
4.95
5.00
5.05
5.10
5.15
5.20
5.25
0.001
0.01
0.1
1
Current (A)
8VIN
12VIN
24VIN
C005
3.20
3.22
3.24
3.26
3.28
3.30
3.32
3.34
3.36
3.38
3.40
0.001
0.01
0.1
1
Current (A)
5VIN
12VIN
24VIN
C001
4.75
4.80
4.85
4.90
4.95
5.00
5.05
5.10
5.15
5.20
5.25
0.001
0.01
0.1
1
Current (A)
8VIN
12VIN
24VIN
C003
LM43603
www.ti.com
SNVSA09B – APRIL 2014 – REVISED SEPTEMBER 2014
Typical Characteristics (continued)
Unless otherwise specified, VIN = 12 V, VOUT = 3.3 V, FS = 500 kHz, L = 6.8 µH, COUT = 120 µF, CFF = 100 pF. Please refer to
Application Performance Curves for Bill of materials for other VOUT and FS combinations.
VOUT = 3.3V
FS = 500 kHz
VOUT = 5V
FS = 200 kHz
Figure 7. VOUT Regulation
Figure 8. VOUT Regulation
VOUT = 5V
FS = 500 kHz
VOUT = 5V
FS = 1 MHz
Figure 9. VOUT Regulation
Figure 10. VOUT Regulation
VOUT = 5V
FS = 2.2 MHz
VOUT = 12V
FS = 500 kHz
Figure 11. VOUT Regulation
Figure 12. VOUT Regulation
Copyright © 2014, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM43603


Số phần tương tự - LM43603PWPR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TEXAS ADVANCED OPTOELEC...
LM43603PWPEVM TAOS-LM43603PWPEVM Datasheet
925Kb / 16P
   LM43603EVM evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation
More results

Mô tả tương tự - LM43603PWPR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM43603 TI-LM43603_15 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LM43603 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI-LM43603-Q1_15 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   LM43603-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43602 TI1-LM43602 Datasheet
1Mb / 44P
[Old version datasheet]   LM43602 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 2-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43601 TI-LM43601_15 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM43601 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43602 TI-LM43602_15 Datasheet
1Mb / 44P
[Old version datasheet]   LM43602 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 2-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43601 TI1-LM43601_16 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM43601 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43602-Q1 TI-LM43602-Q1_15 Datasheet
1Mb / 43P
[Old version datasheet]   LM43602-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 2-A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI1-LM43603-Q1 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43601-Q1 TI1-LM43601-Q1_16 Datasheet
1Mb / 53P
[Old version datasheet]   LM43601-Q1 SIMPLE SWITCHER짰 3.5 V to 36 V 1 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
LM43603-Q1 TI1-LM43603-Q1_17 Datasheet
1Mb / 50P
[Old version datasheet]   SIMPLE SWITCHER 3.5 V to 36 V 3 A Synchronous Step-Down Voltage Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com