công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74ALVCH16260DLRG4 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Texas Instruments

tên linh kiện 74ALVCH16260DLRG4
Giải thích chi tiết về linh kiện  12-BIT TO 24-BIT MULTIPLEXED D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

74ALVCH16260DLRG4 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Texas Instruments

  74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments 74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments 74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments 74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments 74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments 74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments 74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments 74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments 74ALVCH16260DLRG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 15 page
background image
www.ti.com
SN74ALVCH16260
12-BIT TO 24-BIT MULTIPLEXED D-TYPE LATCH
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCES046G – JULY 1995 – REVISED OCTOBER 2004
FUNCTION TABLES
XXX
B TO A (OEB = H)
INPUTS
OUTPUT
A
1B
2B
SEL
LE1B
LE2B
OEA
H
X
H
H
X
L
H
L
X
H
H
X
L
L
X
X
H
L
X
L
A0
X
H
L
X
H
L
H
X
L
L
X
H
L
L
X
X
L
X
L
L
A0
X
X
X
X
X
H
Z
A TO B (OEA = H)
INPUTS
OUTPUTS
A
LEA1B
LEA2B
OE1B
OE2B
1B
2B
H
H
H
L
L
H
H
L
H
H
L
L
L
L
H
H
L
L
L
H
2B0
L
H
L
L
L
L
2B0
H
L
H
L
L
1B0
H
L
L
H
L
L
1B0
L
X
L
L
L
L
1B0
2B0
X
X
X
H
H
Z
Z
X
X
X
L
H
Active
Z
X
X
X
H
L
Z
Active
X
X
X
L
L
Active
Active
2


Số phần tương tự - 74ALVCH16260DLRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH162601 PHILIPS-74ALVCH162601 Datasheet
90Kb / 20P
   18-bit universal bus transceiver with 30 ohm termination resistor; 3-state
1999 Oct 14
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH162601 NEXPERIA-74ALVCH162601 Datasheet
233Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver with 30 Ω termination resistor; 3-state
Rev. 2 - 13 August 2018
logo
NXP Semiconductors
74ALVCH162601DGG PHILIPS-74ALVCH162601DGG Datasheet
90Kb / 20P
   18-bit universal bus transceiver with 30 ohm termination resistor; 3-state
1999 Oct 14
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVCH162601DGG NEXPERIA-74ALVCH162601DGG Datasheet
233Kb / 15P
   18-bit universal bus transceiver with 30 Ω termination resistor; 3-state
Rev. 2 - 13 August 2018
logo
Texas Instruments
74ALVCH162601DLG4 TI-74ALVCH162601DLG4 Datasheet
361Kb / 15P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74ALVCH16260DLRG4

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ALVC16260 TI1-SN74ALVC16260 Datasheet
159Kb / 9P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT MULTIPLEXED D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH16260 TI-SN74ALVCH16260 Datasheet
134Kb / 10P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT MULTIPLEXED D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74ALVCH16260 PERICOM-PI74ALVCH16260 Datasheet
280Kb / 5P
   12-Bit To 24-Bit Multiplexed D-Type Latch with 3-State Outputs
logo
Texas Instruments
SN74ALVCH162260DLR TI1-SN74ALVCH162260DLR Datasheet
358Kb / 16P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT MULTIPLEXED D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
SN74ALVCH162260 TI-SN74ALVCH162260 Datasheet
150Kb / 11P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT MULTIPLEXED D-TYPE LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Pericom Semiconductor C...
PI74ALVCH162260 PERICOM-PI74ALVCH162260 Datasheet
253Kb / 5P
   12-Bit To 24-Bit Multiplexed D-Type Latch with 3-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT16260 TI-SN54ABT16260 Datasheet
123Kb / 8P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT MULTIPLEXED D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH162260 HITACHI-HD74ALVCH162260 Datasheet
61Kb / 15P
   12-bit to 24-bit Multiplexed D-type Latches with 3-state Outputs
HD74ALVCH16260 HITACHI-HD74ALVCH16260 Datasheet
57Kb / 12P
   12-bit to 24-bit Multiplexed D-type Latches with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT16260 TI1-SN54ABT16260_08 Datasheet
324Kb / 11P
[Old version datasheet]   12-BIT TO 24-BIT MULTIPLEXED D-TYPE LATCHES WITH 3-STATE OUTPUTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com