công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ACT2227 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện SN74ACT2227
Giải thích chi tiết về linh kiện  DUAL 64 횞 1, DUAL 256 횞 1 FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORIES
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ACT2227 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments SN74ACT2227_15 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 18 page
background image
SN74ACT2227, SN74ACT2229
DUAL 64
× 1, DUAL 256 × 1
FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORIES
SCAS220C – JUNE 1992 – REVISED OCTOBER 1997
10
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
PARAMETER MEASUREMENT INFORMATION
VOH
VOL
th
tPLH
tPHL
Output
Control
Output
Waveform 1
S1 at 7 V
Output
Waveform 2
S1 at Open
tPZL
tPZH
tPLZ
tPHZ
1.5 V
1.5 V
1.5 V
1.5 V
3 V
0 V
1.5 V
1.5 V
VOH
VOL
0 V
1.5 V
VOL + 0.3 V
1.5 V
VOH – 0.3 V
≈ 0 V
1.5 V
3 V
0 V
1.5 V
1.5 V
0 V
3 V
0 V
1.5 V
1.5 V
tw
Input
3 V
3 V
≈ 3.5 V
VOLTAGE WAVEFORMS
SETUP AND HOLD TIMES
VOLTAGE WAVEFORMS
PROPAGATION DELAY TIMES
VOLTAGE WAVEFORMS
PULSE DURATION
VOLTAGE WAVEFORMS
ENABLE AND DISABLE TIMES
Timing
Input
Data
Input
Output
Input
S1
500
LOAD CIRCUIT
500
7 V
From Output
Under Test
Test
Point
CL = 50 pF
(see Note A)
tsu
tPZH
tPZL
tPHZ
tPLZ
tPLH
tPHL
Open
Closed
Open
Closed
Open
Open
PARAMETER
S1
ten
tdis
tpd
NOTE A: CL includes probe and jig capacitance.
Figure 4. Load Circuit and Voltage Waveforms


Số phần tương tự - SN74ACT2227_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT2227DW TI-SN74ACT2227DW Datasheet
174Kb / 13P
[Old version datasheet]   DUAL 64 횞 1, DUAL 256 횞 1 FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORIES
More results

Mô tả tương tự - SN74ACT2227_15

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ACT2227 TI-SN74ACT2227 Datasheet
174Kb / 13P
[Old version datasheet]   DUAL 64 횞 1, DUAL 256 횞 1 FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORIES
SN74ACT2226 TI-SN74ACT2226 Datasheet
173Kb / 13P
[Old version datasheet]   DUAL 64 횞 1, DUAL 256 횞 1 CLOCKED FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORIES
SN74ACT2226 TI-SN74ACT2226_06 Datasheet
257Kb / 15P
[Old version datasheet]   DUAL 64 횞 1, DUAL 256 횞 1 CLOCKED FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORIES
SN74ACT7200L TI-SN74ACT7200L Datasheet
305Kb / 23P
[Old version datasheet]   256 횞 9, 512 횞 9, 1024 횞 9 ASYNCHRONOUS FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORIES
SN74ACT7806 TI-SN74ACT7806_06 Datasheet
174Kb / 12P
[Old version datasheet]   256 횞 18 STROBED FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORY
SN74ACT7805 TI-SN74ACT7805 Datasheet
193Kb / 14P
[Old version datasheet]   256 횞 18 CLOCKED FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORY
SN74ACT7806 TI-SN74ACT7806 Datasheet
137Kb / 10P
[Old version datasheet]   256 횞 18 STROBED FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORY
SN74ALS236 TI-SN74ALS236 Datasheet
174Kb / 11P
[Old version datasheet]   64 횞 4 ASYNCHRONOUS FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORY
SN74ACT3622 TI-SN74ACT3622 Datasheet
417Kb / 28P
[Old version datasheet]   256 횞 36 횞 2 CLOCKED BIDIRECTIONAL FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORY
SN74ACT7805 TI-SN74ACT7805_06 Datasheet
230Kb / 16P
[Old version datasheet]   256 횞 18 CLOCKED FIRST-IN, FIRST-OUT MEMORY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com