công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74AHC1GU04DCKT bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74AHC1GU04DCKT
Giải thích chi tiết về linh kiện  Single 2-Input Inverter Gate
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74AHC1GU04DCKT bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Texas Instruments

Back Button SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments SN74AHC1GU04DCKT Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 22 page
background image
A
Y
SN74AHC1GU04
SCLS343R – APRIL 1996 – REVISED DECEMBER 2014
www.ti.com
9 Detailed Description
9.1 Overview
The SN74AHC1GU04 device contains a single inverter gate. The device performs the Boolean function Y = A.
Internal circuitry consists of a single-stage inverter that can be used in analog applications, such as crystal
oscillators.
9.2 Functional Block Diagram
Figure 4. Logic Diagram (Positive Logic)
9.3 Feature Description
Wide operating voltage range
Operates from 2 V to 5.5 V
Allows down-voltage translation
Inputs accept voltages to 5.5 V
The unbuffered output is ideal for use in oscillator circuits
9.4 Device Functional Modes
Table 1. Function Table
INPUT
OUTPUT
A
Y
H
L
L
H
8
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1996–2014, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: SN74AHC1GU04


Số phần tương tự - SN74AHC1GU04DCKT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74AHC1GU04DCKT TI-SN74AHC1GU04DCKT Datasheet
439Kb / 12P
[Old version datasheet]   SINGLE INVERTER GATE
SN74AHC1GU04DCKT TI-SN74AHC1GU04DCKT Datasheet
475Kb / 12P
[Old version datasheet]   SINGLE INVERTER GATE
SN74AHC1GU04DCKT TI1-SN74AHC1GU04DCKT Datasheet
1Mb / 28P
[Old version datasheet]   Single Inverter Gate
More results

Mô tả tương tự - SN74AHC1GU04DCKT

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
MM74C00 FAIRCHILD-MM74C00 Datasheet
78Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate . Quad 2-Input NOR Gate . Hex Inverter
MM74C00 FAIRCHILD-MM74C00_02 Datasheet
85Kb / 6P
   Quad 2-Input NAND Gate. Quad 2-Input NOR Gate. Hex Inverter
logo
ON Semiconductor
NL17SV32XV5T2 ONSEMI-NL17SV32XV5T2 Datasheet
51Kb / 6P
   Single Gate 2-Input OR Gate
January, 2005 ??Rev. 1
NL17SV32-D ONSEMI-NL17SV32-D Datasheet
41Kb / 6P
   Single Gate 2-Input OR Gate
January, 2005 ??Rev. 1
logo
STMicroelectronics
HCC4085B STMICROELECTRONICS-HCC4085B Datasheet
298Kb / 13P
   DUAL 2-WIDE 2-INPUT AND-OR-INVERTER GATE
logo
NXP Semiconductors
74LVC1G00 PHILIPS-74LVC1G00 Datasheet
86Kb / 15P
   Single 2-input NAND gate
2004 Sep 07
logo
Rohm
BU4S11 ROHM-BU4S11 Datasheet
39Kb / 4P
   Single 2-input NAND gate
logo
ON Semiconductor
MC74HC1G32 ONSEMI-MC74HC1G32 Datasheet
93Kb / 8P
   Single 2-Input OR Gate
September, 2001 ??Rev. 7
NLU1G00 ONSEMI-NLU1G00 Datasheet
135Kb / 8P
   Single 2-Input NAND Gate
April, 2008 ??Rev. 0
logo
STMicroelectronics
74V1T08 STMICROELECTRONICS-74V1T08_04 Datasheet
108Kb / 9P
   SINGLE 2-INPUT AND GATE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com