công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4804 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

tên linh kiện LM4804
Giải thích chi tiết về linh kiện  Audio Power Amplifier SerieLow Voltage High Power Audio Power Amplifier
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4804 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM4804 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM4804 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM4804 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4804 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4804 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4804 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4804 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4804 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4804 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 22 page
background image
V
DD
= 3.3V
TEMPERATURE (ºC)
-40
-25
-10
5
20
35
50
65
80
1.2365
1.236
1.2355
1.235
1.2345
1.234
1.2335
1.233
1.2325
300mA
600mA
10mA
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
1.8
2.1
2.4 2.7
3.0
3.3
3.6
3.9 4.2
4.5
Vin
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
THD+N = 10%
THD+N = 1%
0.50
0.00
1.50
1.00
2.00 2.50 3.00 3.50
LOAD DISSIPATION (W)
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
THD+N = 1%
THD+N = 10%
RL = 4:
RL = 8:
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
POWER SUPPLY VOLTAGE (V)
0
5
10
15
20
25
0.5
1
1.5
2
2.5
OUTPUT POWER (W)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
THD+N = 10%
VDD = 3.6V
THD+N = 1%
VDD = 3.0V
VDD = 4.2V
LM4804
www.ti.com
SNAS268C – MARCH 2005 – REVISED APRIL 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
Power Supply Current
vs Power Supply Voltage
Power Supply Current
RL = 8Ω
vs Output Power
Figure 9.
Figure 10.
Output Power
vs Power Supply Voltage
Amplifier Circuit Dissipation
RL = 8Ω
vs Load Dissipation
Figure 11.
Figure 12.
Efficiency vs VIN
VOUT = 5.0V
VFB vs Temperature
Figure 13.
Figure 14.
Copyright © 2005–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
7
Product Folder Links: LM4804


Số phần tương tự - LM4804

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4804 NSC-LM4804 Datasheet
820Kb / 16P
   Low Voltage High Power Audio Power Amplifier
LM4804LQ NSC-LM4804LQ Datasheet
820Kb / 16P
   Low Voltage High Power Audio Power Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4804

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
LM4954 TI1-LM4954 Datasheet
1Mb / 23P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series High Voltage 3 Watt Audio Power Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM4805_0508 NSC-LM4805_0508 Datasheet
1Mb / 19P
   Low Voltage High Power Audio Power Amplifier
LM4804 NSC-LM4804 Datasheet
820Kb / 16P
   Low Voltage High Power Audio Power Amplifier
logo
Texas Instruments
LM4808MX TI1-LM4808MX Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   Low Voltage High Power Audio Power Amplifier
logo
New Japan Radio
NJM2770 NJRC-NJM2770 Datasheet
44Kb / 4P
   HIGH-POWER & LOW-VOLTAGE AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
Texas Instruments
LM2876 TI1-LM2876 Datasheet
870Kb / 28P
[Old version datasheet]   Audio Power Amplifier Series High-Performance 40W Audio Power Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
FJP5200 FAIRCHILD-FJP5200 Datasheet
565Kb / 5P
   Audio Power Amplifier
logo
Toshiba Semiconductor
TA7368 TOSHIBA-TA7368 Datasheet
381Kb / 10P
   AUDIO POWER AMPLIFIER
TA7376P TOSHIBA-TA7376P Datasheet
303Kb / 7P
   AUDIO POWER AMPLIFIER
logo
NEC
UPC1213C NEC-UPC1213C Datasheet
547Kb / 11P
   AUDIO POWER AMPLIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com