công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM4665 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM4665
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM4665 Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amplifier
Download  28 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM4665 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Texas Instruments

Back Button LM4665 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM4665 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM4665 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM4665 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM4665 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM4665 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM4665 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM4665 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM4665 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 28 page
background image
LM4665
www.ti.com
SNAS146E – FEBRUARY 2002 – REVISED MAY 2013
Typical Performance Characteristics (continued)
Output Power vs Supply Voltage
Output Power vs Supply Voltage
RL = 16Ω + 33µH, f = 1kHz
RL = 8Ω + 33µH, f = 1kHz
Figure 23.
Figure 24.
Output Power vs Supply Voltage
Shutdown Hysteresis Voltage
RL = 4Ω + 33µH, f = 1kHz
VDD = 5V, SD Mode = GND (SD Low)
Figure 25.
Figure 26.
Shutdown Hysteresis Voltage
Shutdown Hysteresis Voltage
VDD = 3V, SD Mode = GND (SD Low)
VDD = 5V, SD Mode = GND (SD High)
Figure 27.
Figure 28.
Copyright © 2002–2013, Texas Instruments Incorporated
Submit Documentation Feedback
9
Product Folder Links: LM4665


Số phần tương tự - LM4665

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4665 NSC-LM4665 Datasheet
1,018Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amplifier
LM4665ITL NSC-LM4665ITL Datasheet
1,018Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amplifier
logo
Rochester Electronics
LM4665ITL ROCHESTER-LM4665ITL Datasheet
609Kb / 1P
   NATIONAL?셎 AUDIO AMPLIFIER now featuring RoHS compliancy Audio Amplifier
logo
National Semiconductor ...
LM4665ITLX NSC-LM4665ITLX Datasheet
1,018Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amplifier
logo
Rochester Electronics
LM4665ITLX ROCHESTER-LM4665ITLX Datasheet
609Kb / 1P
   NATIONAL?셎 AUDIO AMPLIFIER now featuring RoHS compliancy Audio Amplifier
More results

Mô tả tương tự - LM4665

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
National Semiconductor ...
LM4665 NSC-LM4665 Datasheet
1,018Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amplifier
LM4671 NSC-LM4671_07 Datasheet
594Kb / 20P
   Filterless High Efficiency 2.5W Switching Audio Amplifier
LM4671 NSC-LM4671_08 Datasheet
588Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 2.5W Switching Audio Amplifier
LM4670 NSC-LM4670 Datasheet
1Mb / 18P
   Filterless High Efficiency 3W Switching Audio Amplifier
LM4664 NSC-LM4664 Datasheet
550Kb / 14P
   Filterless High Efficiency 1.1W Switching Audio Amplifier
LM4671 NSC-LM4671 Datasheet
969Kb / 18P
   Filterless High Efficiency 2.5W Switching Audio Amplifier
LM4670 NSC-LM4670_06 Datasheet
1Mb / 20P
   Filterless High Efficiency 3W Switching Audio Amplifier
LM4667 NSC-LM4667 Datasheet
757Kb / 16P
   Filterless High Efficiency 1.3W Switching Audio Amplifier
LM4666 NSC-LM4666 Datasheet
642Kb / 15P
   Filterless High Efficiency Stereo 1.2W Switching Audio Amplifier
logo
Texas Instruments
LM4667 TI1-LM4667 Datasheet
1Mb / 24P
[Old version datasheet]   LM4667 Filterless High Efficiency 1.3W Switching Audio Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com