công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS1072KUA bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - SEC Electronics Inc.

tên linh kiện SS1072KUA
Giải thích chi tiết về linh kiện  Unipolar Hall-Effect Digital Switch
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECELECTRONICS [SEC Electronics Inc.]
Trang chủ  http://www.secsemi.com
Logo SECELECTRONICS - SEC Electronics Inc.

SS1072KUA bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - SEC Electronics Inc.

  SS1072KUA Datasheet HTML 1Page - SEC Electronics Inc. SS1072KUA Datasheet HTML 2Page - SEC Electronics Inc. SS1072KUA Datasheet HTML 3Page - SEC Electronics Inc. SS1072KUA Datasheet HTML 4Page - SEC Electronics Inc. SS1072KUA Datasheet HTML 5Page - SEC Electronics Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
SS1072
Unipolar Hall-Effect Digital Switch
4
V3.10
Nov 1, 2013
Application Information
Package Information
Package UA, 3-Pin SIP:
4.0 ± 0.01
1
2
3
1.27
2.13
1.87
1.00
1.20
45° ± 1°
3° ± 1°
0.44± 0.01
0.05 ± 0.05
0.84(Nom)
3° ± 1°
6° ± 1°
6° ± 1°
3° ± 1°
Active Area Depth:
Sensor Location
1
2
3
Notes:
1). Controlling dimension : mm ;
2). Leads must be free of flash and plating voids ;
3). Do not bend leads within 1 mm of lead to package
interface ;
4). PINOUT:
Pin 1
VDD
Pin 2
GND
Pin 3
Output
0.39± 0.01
0.38 ± 0.01
2.54


Số phần tương tự - SS1072KUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Formosa MS
SS1070 FORMOSA-SS1070 Datasheet
122Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - SS1072KUA

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SEC Electronics Inc.
S3144 SECELECTRONICS-S3144_13 Datasheet
235Kb / 6P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS118_1311 SECELECTRONICS-SS118_1311 Datasheet
178Kb / 5P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS441_1311 SECELECTRONICS-SS441_1311 Datasheet
181Kb / 6P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS657_1311 SECELECTRONICS-SS657_1311 Datasheet
200Kb / 6P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS443 SECELECTRONICS-SS443 Datasheet
182Kb / 6P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS1103 SECELECTRONICS-SS1103 Datasheet
163Kb / 5P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS3144 SECELECTRONICS-SS3144 Datasheet
183Kb / 6P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS189 SECELECTRONICS-SS189 Datasheet
210Kb / 5P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS118 SECELECTRONICS-SS118_13 Datasheet
182Kb / 5P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS133 SECELECTRONICS-SS133_14 Datasheet
234Kb / 6P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
SS129 SECELECTRONICS-SS129 Datasheet
231Kb / 5P
   Unipolar Hall-Effect Digital Switch
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com