công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXYX40N450HV bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXYX40N450HV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advance Technical Information
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYX40N450HV bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXYX40N450HV Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYX40N450HV Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYX40N450HV Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYX40N450HV Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
© 2014 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYX40N450HV
Fig. 1. Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
VCE - Volts
VGE = 25V
19V
15V
13V
11V
7V
5V
9V
Fig. 2. Extended Output Characteristics @ TJ = 25ºC
0
40
80
120
160
200
240
280
0
5
10
15
20
25
30
VCE - Volts
VGE = 25V
19V
17V
9V
7V
5V
11V
13V
15V
Fig. 3. Output Characteristics @ TJ = 125ºC
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
1
23
45
67
VCE - Volts
VGE = 25V
21V
17V
15V
13V
5V
7V
9V
11V
Fig. 4. Dependence of VCE(sat) on
Junction Temperature
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
VGE = 15V
I C = 80A
I C = 40A
I C = 20A
Fig. 5. Collector-to-Emitter Voltage
vs. Gate-to-Emitter Voltage
1
2
3
4
5
6
7
8
510
15
20
25
VGE - Volts
I C = 80A
TJ = 25ºC
40A
20A
Fig. 6. Input Admittance
0
20
40
60
80
100
120
140
34
56
7
8
9
10
11
VGE - Volts
TJ = 125ºC
25ºC
- 40ºC


Số phần tương tự - IXYX40N450HV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXYX40N250CHV IXYS-IXYX40N250CHV Datasheet
203Kb / 6P
   High Voltage XPT IGBT
More results

Mô tả tương tự - IXYX40N450HV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXFR64N50Q3 IXYS-IXFR64N50Q3 Datasheet
147Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXFN90N85X IXYS-IXFN90N85X Datasheet
134Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFT40N85XHV IXYS-IXFT40N85XHV Datasheet
264Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYH120N65C3 IXYS-IXYH120N65C3 Datasheet
231Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYF40N450 IXYS-IXYF40N450 Datasheet
184Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXTR102N65X2 IXYS-IXTR102N65X2 Datasheet
151Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFK66N85X IXYS-IXFK66N85X Datasheet
202Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXYK120N120B3 IXYS-IXYK120N120B3 Datasheet
164Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXGR32N170H1 IXYS-IXGR32N170H1 Datasheet
528Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXFX48N60Q3 IXYS-IXFX48N60Q3 Datasheet
132Kb / 5P
   Advance Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com