công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXYX30N170CV1 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXYX30N170CV1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Preliminary Technical Information
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYX30N170CV1 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - IXYS Corporation

  IXYX30N170CV1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYX30N170CV1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYX30N170CV1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYX30N170CV1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYX30N170CV1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYX30N170CV1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYX30N170CV1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
© 2016 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYX30N170CV1
Fig. 21. Diode Forward Characteristics
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
00.5
11.522.5
3
VF (V)
TJ = 150ºC
TJ = 25ºC
Fig. 22. Reverse Recovery Charge vs. -diF/dt
2
3
4
5
6
7
8
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-diF/ dt (A/µs)
IF = 60A
15A
30A
TJ = 150ºC
VR = 1200V
Fig. 23. Reverse Recovery Current vs. -diF/dt
10
20
30
40
50
60
70
80
100
200
300
400
500
600
700
800
900
diF/dt (A/µs)
15A
30A
IF = 60A
TJ = 150ºC
VR = 1200V
Fig. 24. Reverse Recovery Time vs. -diF/dt
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-diF/dt (A/µs)
15A
30A
IF = 60A
TJ = 150ºC
VR = 1200V
Fig. 26. Maximum Transient Thermal Impedance
(Diode)
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
Pulse Width - Seconds
Fig. 25. Dynamic Parameters QRR, IRR vs.
Junction Temperature
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
0
20
40
60
80
100
120
140
160
TJ (ºC)
KF IRR
KF QRR
VR = 1200V
IF = 30A
-diF/dt = 700A/µs


Số phần tương tự - IXYX30N170CV1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXYX30N170CV1 IXYS-IXYX30N170CV1 Datasheet
243Kb / 7P
   High Voltage XPT IGBT w/ Diode
More results

Mô tả tương tự - IXYX30N170CV1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXGR120N60C2 IXYS-IXGR120N60C2 Datasheet
177Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXFA24N60X IXYS-IXFA24N60X Datasheet
160Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXFK90N60X IXYS-IXFK90N60X Datasheet
203Kb / 5P
   Preliminary Technical Information
IXYH40N90C3D1 IXYS-IXYH40N90C3D1 Datasheet
190Kb / 7P
   Preliminary Technical Information
IXFA18N60X IXYS-IXFA18N60X Datasheet
189Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXXH60N65B4H1 IXYS-IXXH60N65B4H1 Datasheet
190Kb / 8P
   Preliminary Technical Information
IXXH75N60C3 IXYS-IXXH75N60C3 Datasheet
175Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXXN200N60B3H1 IXYS-IXXN200N60B3H1 Datasheet
195Kb / 7P
   Preliminary Technical Information
IXYA15N65C3D1 IXYS-IXYA15N65C3D1 Datasheet
220Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXTA24N65X2 IXYS-IXTA24N65X2 Datasheet
208Kb / 6P
   Preliminary Technical Information
IXTY8N65X2 IXYS-IXTY8N65X2 Datasheet
244Kb / 5P
   Preliminary Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com