công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXYX25N250CV1HV bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXYX25N250CV1HV
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advance Technical Information
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYX25N250CV1HV bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYX25N250CV1HV Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 7 page
background image
IXYS Reserves the Right to Change Limits, Test Conditions, and Dimensions.
IXYX25N250CV1HV
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered
4,835,592
4,931,844
5,049,961
5,237,481
6,162,665
6,404,065 B1
6,683,344
6,727,585
7,005,734 B2
7,157,338B2
by one or more of the following U.S. patents: 4,860,072
5,017,508
5,063,307
5,381,025
6,259,123 B1
6,534,343
6,710,405 B2 6,759,692
7,063,975 B2
4,881,106
5,034,796
5,187,117
5,486,715
6,306,728 B1
6,583,505
6,710,463
6,771,478 B2 7,071,537
Reverse Sonic Diode (FRD)
Symbol Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25°C Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
V
F
I
F = 25A, VGE = 0V, Note 1
3.5
V
T
J = 150°C
3.1
V
I
RM
36
A
t
rr
220
ns
R
thJC
0.32 °C/W
I
F = 25A, VGE = 0V, TJ = 150°C
-d
i
F/dt = 400A/sVR = 1200V
Notes:
1. Pulse test, t
 300μs, duty cycle, d  2%.
2. Switching times & energy losses may increase for higher V
CE(Clamp), TJ or RG.
ADVANCE TECHNICAL INFORMATION
The product presented herein is under development. The Technical Specifications offered are
derived from a subjective evaluation of the design, based upon prior knowledge and experi-
ence, and constitute a "considered reflection" of the anticipated result. IXYS reserves the right
to change limits, test conditions, and dimensions without notice.
Symbol Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25°C Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
g
fs
I
C = 25A, VCE = 10V, Note 1
16
27
S
R
Gi
Gate Input Resistance
2.8
C
ies
3060
pF
C
oes
V
CE = 25V, VGE = 0V, f = 1MHz
166
pF
C
res
43
pF
Q
g(on)
147
nC
Q
ge
I
C = 25A, VGE = 15V, VCE = 0.5 • VCES
16
nC
Q
gc
68
nC
t
d(on)
15
ns
t
ri
34
ns
E
on
8.3
mJ
t
d(off)
230
ns
t
fi
246
ns
E
off
7.3
mJ
t
d(on)
18
ns
t
ri
33
ns
E
on
11.0
mJ
t
d(off)
225
ns
t
fi
350
ns
E
off
10.5
mJ
R
thJC
0.16 °C/W
R
thCS
0.15
°C/W
Inductive load, T
J = 150°C
I
C = 25A, VGE = 15V
V
CE = 0.5 • VCES, RG = 5
Note 2
Inductive load, T
J = 25°C
I
C = 25A, VGE = 15V
V
CE = 0.5 • VCES, RG = 5
Note 2
TO-247PLUS-HV Outline
1 - Gate
2,4 - Emitter
3 - Collector
A
E1
D1
D2
E2
R
E
A2
A1
2X
A3
L1
D3
b
e
c
D
e1
E3
Q
b1
3X
4X
3X
1 2
3
4


Số phần tương tự - IXYX25N250CV1HV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXYX25N250CV1HV IXYS-IXYX25N250CV1HV Datasheet
252Kb / 8P
   High Voltage XPT IGBT w/ Diode
More results

Mô tả tương tự - IXYX25N250CV1HV

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXFR64N50Q3 IXYS-IXFR64N50Q3 Datasheet
147Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXFN90N85X IXYS-IXFN90N85X Datasheet
134Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFT40N85XHV IXYS-IXFT40N85XHV Datasheet
264Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYH120N65C3 IXYS-IXYH120N65C3 Datasheet
231Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYX40N450HV IXYS-IXYX40N450HV Datasheet
190Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXYF40N450 IXYS-IXYF40N450 Datasheet
184Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXTR102N65X2 IXYS-IXTR102N65X2 Datasheet
151Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFK66N85X IXYS-IXFK66N85X Datasheet
202Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXYK120N120B3 IXYS-IXYK120N120B3 Datasheet
164Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXGR32N170H1 IXYS-IXGR32N170H1 Datasheet
528Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXFX48N60Q3 IXYS-IXFX48N60Q3 Datasheet
132Kb / 5P
   Advance Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com