công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXYX120N120C3 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXYX120N120C3
Giải thích chi tiết về linh kiện  1200V XPTTM IGBTs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYX120N120C3 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - IXYS Corporation

  IXYX120N120C3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYX120N120C3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYX120N120C3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYX120N120C3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYX120N120C3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYX120N120C3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
© 2013 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYK120N120C3
IXYX120N120C3
V
CES
= 1200V
I
C110
= 120A
V
CE(sat) 



 3.20V
t
fi(typ)
= 96ns
DS100451B(9/13)
High-Speed IGBTs
for 20-50 kHz Switching
Features
Optimized for Low Switching Losses
Square RBSOA
International Standard Packages
Positive Thermal Coefficient of
Vce(sat)
Avalanche Rated
High Current Handling Capability
Advantages
High Power Density
Low Gate Drive Requirement
Applications
High Frequency Power Inverters
UPS
Motor Drives
SMPS
PFC Circuits
Battery Chargers
Welding Machines
Lamp Ballasts
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25C, Unless Otherwise Specified)
Min.
Typ.
Max.
BV
CES
I
C
= 250
A, V
GE = 0V
1200
V
V
GE(th)
I
C
= 500
A, V
CE = VGE
3.0
5.0
V
I
CES
V
CE = VCES, VGE = 0V
25
A
T
J = 150C
1.5 mA
I
GES
V
CE = 0V, VGE = 20V
100 nA
V
CE(sat)
I
C
=
I
C110, VGE = 15V, Note 1
2.55
3.20
V
T
J = 150C
3.40
V
Symbol
Test Conditions
Maximum Ratings
V
CES
T
J
= 25°C to 175°C
1200
V
V
CGR
T
J
= 25°C to 175°C, R
GE = 1M
1200
V
V
GES
Continuous
±20
V
V
GEM
Transient
±30
V
I
C25
T
C= 25°C (Chip Capability)
240
A
I
LRMS
Terminal Current Limit
160
A
I
C110
T
C= 110°C
120
A
I
CM
T
C = 25°C, 1ms
700
A
I
A
T
C = 25°C
60
A
E
AS
T
C = 25°C
2
J
SSOA
V
GE = 15V, TVJ = 150°C, RG = 1
I
CM = 240
A
(RBSOA)
Clamped Inductive Load
V
CE VCES
P
C
T
C = 25°C
1500
W
T
J
-55 ... +175
°C
T
JM
175
°C
T
stg
-55 ... +175
°C
T
L
Maximum Lead Temperature for Soldering
300
°C
T
SOLD
1.6 mm (0.062in.) from Case for 10s
260
°C
M
d
Mounting Torque (TO-264)
1.13/10
Nm/lb.in
F
C
Mounting Force
(PLUS247)
20..120 /4.5..27
N/lb
Weight
TO-264
10
g
PLUS247
6
g
1200V XPTTM IGBTs
GenX3TM
G = Gate
E
= Emitter
C = Collector
Tab = Collector
TO-264 (IXYK)
E
G
C
PLUS247 (IXYX)
G
Tab
Tab
E
C
G


Số phần tương tự - IXYX120N120C3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXYX120N120B3 IXYS-IXYX120N120B3 Datasheet
164Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXYX120N120B3 IXYS-IXYX120N120B3 Datasheet
164Kb / 2P
   Advance Technical Information
More results

Mô tả tương tự - IXYX120N120C3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXYK120N120C3 IXYS-IXYK120N120C3 Datasheet
214Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3TM
IXYK100N120C3 IXYS-IXYK100N120C3 Datasheet
208Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3
IXXK200N60C3 IXYS-IXXK200N60C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXYK140N90C3 IXYS-IXYK140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXXH50N60B3 IXYS-IXXH50N60B3 Datasheet
280Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXXA50N60B3 IXYS-IXXA50N60B3 Datasheet
280Kb / 6P
   XPTTM 600V IGBTs
IXYX140N90C3 IXYS-IXYX140N90C3 Datasheet
211Kb / 6P
   XPTTM 900V IGBTs
IXYJ20N120C3D1 IXYS-IXYJ20N120C3D1 Datasheet
224Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYH40N120C3D1 IXYS-IXYH40N120C3D1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYR100N120C3 IXYS-IXYR100N120C3 Datasheet
177Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com