công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IXYX200N65B3 bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - IXYS Corporation

tên linh kiện IXYX200N65B3
Giải thích chi tiết về linh kiện  Advance Technical Information
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IXYS [IXYS Corporation]
Trang chủ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYX200N65B3 bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - IXYS Corporation

  IXYX200N65B3 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYX200N65B3 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
© 2015 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYK200N65B3
IXYX200N65B3
Fig. 13. Inductive Switching Energy Loss vs.
Gate Resistance
1
3
5
7
9
11
0
5
10
15
20
25
30
RG - Ohms
1
3
5
7
9
11
Eoff
Eon - - - -
TJ = 150ºC , VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 50A
I C = 100A
Fig. 16. Inductive Turn-off Switching Times vs.
Gate Resistance
140
180
220
260
300
340
380
420
0
5
10
15
20
25
30
RG - Ohms
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
t f i
td(off) - - - -
TJ = 150ºC, VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 100A
I C = 50A
Fig. 14. Inductive Switching Energy Loss vs.
Collector Current
0
1
2
3
4
5
6
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
IC - Amperes
1
2
3
4
5
6
7
Eoff
Eon - - - -
RG = 0Ω , VGE = 15V
VCE = 400V
TJ = 150ºC
TJ = 25ºC
Fig. 15. Inductive Switching Energy Loss vs.
Junction Temperature
1
2
3
4
5
6
7
8
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
1
2
3
4
5
6
7
8
Eoff
Eon - - - -
RG = 0Ω , VGE = 15V
VCE = 400V
IC = 50A
IC = 100A
Fig. 17. Inductive Turn-off Switching Times vs.
Collector Current
100
140
180
220
260
300
340
380
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
IC - Amperes
300
340
380
420
460
500
540
580
t f i
td(off) - - - -
RG = 0Ω , VGE = 15V
VCE = 400V
TJ = 25ºC
TJ = 150ºC
Fig. 18. Inductive Turn-off Switching Times vs.
Junction Temperature
100
140
180
220
260
300
340
25
50
75
100
125
150
TJ - Degrees Centigrade
340
380
420
460
500
540
580
t f i
td(off) - - - -
RG = 0Ω , VGE = 15V
VCE = 400V
I C = 100A
I C = 50A


Số phần tương tự - IXYX200N65B3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXYX200N65B3 IXYS-IXYX200N65B3 Datasheet
215Kb / 6P
   Advance Technical Information
More results

Mô tả tương tự - IXYX200N65B3

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
IXFR64N50Q3 IXYS-IXFR64N50Q3 Datasheet
147Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXFN90N85X IXYS-IXFN90N85X Datasheet
134Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFT40N85XHV IXYS-IXFT40N85XHV Datasheet
264Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYH120N65C3 IXYS-IXYH120N65C3 Datasheet
231Kb / 6P
   Advance Technical Information
IXYX40N450HV IXYS-IXYX40N450HV Datasheet
190Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXYF40N450 IXYS-IXYF40N450 Datasheet
184Kb / 4P
   Advance Technical Information
IXTR102N65X2 IXYS-IXTR102N65X2 Datasheet
151Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXFK66N85X IXYS-IXFK66N85X Datasheet
202Kb / 5P
   Advance Technical Information
IXYK120N120B3 IXYS-IXYK120N120B3 Datasheet
164Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXGR32N170H1 IXYS-IXGR32N170H1 Datasheet
528Kb / 2P
   Advance Technical Information
IXFX48N60Q3 IXYS-IXFX48N60Q3 Datasheet
132Kb / 5P
   Advance Technical Information
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com