công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABTH245PWR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABTH245PWR
Giải thích chi tiết về linh kiện  OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABTH245PWR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABTH245PWR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 22 page
background image
SN54ABTH245, SN74ABTH245
OCTAL BUS TRANSCEIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS663D – APRIL 1996 – REVISED SEPTEMBER 1999
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
switching characteristics over recommended ranges of supply voltage and operating free-air
temperature, CL = 50 pF (unless otherwise noted) (see Figure 1)
PARAMETER
FROM
(INPUT)
TO
(OUTPUT)
VCC = 5 V,
TA = 25°C
SN54ABTH245
SN74ABTH245
UNIT
(INPUT)
(OUTPUT)
MIN
TYP
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
tPLH
AorB
BorA
1
2
3.2
0.8
3.8
1
3.6
ns
tPHL
A or B
B or A
1
2.6
3.5
0.8
4.2
1
3.9
ns
tPZH
OE
AorB
2
3.5
4.5
1.2
6.2
2
5.6
ns
tPZL
OE
A or B
1.9
4
5.3
1.3
7
1.9
6.2
ns
tPHZ
OE
AorB
2.2
4.4
5.4
2.2
6.1
2.2
5.9
ns
tPLZ
OE
A or B
1.5
3
4
1
4.9
1.5
4.5
ns
tsk(o)
0.5
0.5
ns


Số phần tương tự - SN74ABTH245PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABTH245PW TI-SN74ABTH245PW Datasheet
95Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABTH245PWR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Renesas Technology Corp
HD74HC620 RENESAS-HD74HC620 Datasheet
128Kb / 12P
   Octal Bus Transceivers (with inverted 3-state outputs),Octal Bus Transceivers (with 3-state outputs)
HD74HCT640 RENESAS-HD74HCT640 Datasheet
221Kb / 10P
   Octal Bus Transceivers (with inverted 3-state outputs) Octal Bus Transceivers (with 3-state outputs)
Mar 30, 2006
logo
Hitachi Semiconductor
HD74BC245A HITACHI-HD74BC245A Datasheet
42Kb / 8P
   Octal Bus Transceivers With 3 State Outputs
HD74HCT245 HITACHI-HD74HCT245 Datasheet
57Kb / 8P
   Octal Bus Transceivers (with 3-state outputs)
logo
Texas Instruments
SN54HC245 TI-SN54HC245 Datasheet
533Kb / 16P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ALS640B TI-SN54ALS640B Datasheet
112Kb / 7P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ACT245 TI-SN54ACT245 Datasheet
509Kb / 15P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT640 TI-SN54ABT640 Datasheet
107Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54AC245 TI-SN54AC245 Datasheet
100Kb / 6P
[Old version datasheet]   OCTAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74BC640A HITACHI-HD74BC640A Datasheet
44Kb / 9P
   Octal Bus Transceivers With 3 State Outputs
logo
Renesas Technology Corp
HD74HCT245 RENESAS-HD74HCT245_15 Datasheet
130Kb / 9P
   Octal Bus Transceivers (with 3-state outputs)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com