công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SN74ABT16501DGGR bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện SN74ABT16501DGGR
Giải thích chi tiết về linh kiện  18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

SN74ABT16501DGGR bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Texas Instruments

  SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments SN74ABT16501DGGR Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 14 page
background image
SN54ABT16501, SN74ABT16501
18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS
WITH 3-STATE OUTPUTS
SCBS086C – FEBRUARY 1991 – REVISED JANUARY 1997
5
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
recommended operating conditions (see Note 3)
SN54ABT16501
SN74ABT16501
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
VCC
Supply voltage
4.5
5.5
4.5
5.5
V
VIH
High-level input voltage
2
2
V
VIL
Low-level input voltage
0.8
0.8
V
VI
Input voltage
0
VCC
0
VCC
V
IOH
High-level output current
–24
–32
mA
IOL
Low-level output current
48
64
mA
∆t/∆v
Input transition rise or fall rate
Outputs enabled
10
10
ns/V
TA
Operating free-air temperature
–55
125
–40
85
°C
NOTE 3: Unused pins (input or I/O) must be held high or low to prevent them from floating.
PRODUCT PREVIEW information concerns products in the formative or
design phase of development. Characteristic data and other
specifications are design goals. Texas Instruments reserves the right to
change or discontinue these products without notice.


Số phần tương tự - SN74ABT16501DGGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN74ABT16501DGG TI-SN74ABT16501DGG Datasheet
148Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - SN74ABT16501DGGR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Texas Instruments
SN54ABT162501 TI-SN54ABT162501 Datasheet
135Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT162601 TI-SN54ABT162601 Datasheet
124Kb / 8P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16501 TI-SN54ABT16501 Datasheet
148Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
SN54ABT16600 TI-SN54ABT16600 Datasheet
125Kb / 7P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT16501 FAIRCHILD-74ABT16501 Datasheet
67Kb / 7P
   18-Bit Universal Bus Transceivers with 3-STATE Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT16600 TI1-SN54ABT16600_14 Datasheet
143Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Renesas Technology Corp
HD74ALVCH162501 RENESAS-HD74ALVCH162501 Datasheet
3Mb / 13P
   18-bit Universal Bus Transceivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT16500B TI-SN54ABT16500B Datasheet
149Kb / 9P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74ALVCH162500 HITACHI-HD74ALVCH162500 Datasheet
56Kb / 13P
   18-bit Universal Bus Transceivers with 3-state Outputs
logo
Texas Instruments
SN54ABT162601 TI1-SN54ABT162601_15 Datasheet
1Mb / 16P
[Old version datasheet]   18-BIT UNIVERSAL BUS TRANSCEIVERS WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Fairchild Semiconductor
74ABT16500 FAIRCHILD-74ABT16500 Datasheet
74Kb / 9P
   18-Bit Universal Bus Transceivers with 3-STATE Outputs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com